Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

1N5254 Arkusz danych (PDF) - GUANGDONG HOTTECH INDUSTRIAL CO.,LTD.

1N5254 Datasheet PDF - GUANGDONG HOTTECH INDUSTRIAL CO.,LTD.
Numer części 1N5254
Pobierz  1N5254 Pobierz

Rozmiar pliku   772.33 Kbytes
Page   3 Pages
Producent  HOTTECH [GUANGDONG HOTTECH INDUSTRIAL CO.,LTD.]
Strona internetowa  http://www.hottech.net.cn/
Logo HOTTECH - GUANGDONG HOTTECH INDUSTRIAL CO.,LTD.
Szczegółowy opis Glass-Encapsulate Diodes

1N5254 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
1N5254 Datasheet PDF - GUANGDONG HOTTECH INDUSTRIAL CO.,LTD.

Numer części 1N5254
Pobierz  1N5254 Click to download

Rozmiar pliku   772.33 Kbytes
Page   3 Pages
Producent  HOTTECH [GUANGDONG HOTTECH INDUSTRIAL CO.,LTD.]
Strona internetowa  http://www.hottech.net.cn/
Logo HOTTECH - GUANGDONG HOTTECH INDUSTRIAL CO.,LTD.
Szczegółowy opis Glass-Encapsulate Diodes

1N5254 Arkusz danych (HTML) - GUANGDONG HOTTECH INDUSTRIAL CO.,LTD.

1N5254 Datasheet HTML 1Page - GUANGDONG HOTTECH INDUSTRIAL CO.,LTD. 1N5254 Datasheet HTML 2Page - GUANGDONG HOTTECH INDUSTRIAL CO.,LTD. 1N5254 Datasheet HTML 3Page - GUANGDONG HOTTECH INDUSTRIAL CO.,LTD.

1N5254 Szczegóły Produktu

ZENER DIODES POWER DISSIPATION: 500 mW

FEATURES
   Silicon planar power zener diodes
   Standard Zener voltage tolerance is ± 20%.
   Add suffix "A" for ± 10% Tolerance, suffix
   "B" for ± 5% tolerance, suffix "C" for ± 2%
   tolerance, Other tolerance, non standard
   and higher Zener voltages are upon request.




Podobny numer części - 1N5254

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Surge Components
1N5254 SURGE-1N5254 Datasheet
88Kb / 2P
   SILICON PLANAR ZENER DIODES?
logo
Daya Electric Group Co....
1N5254 DAYA-1N5254 Datasheet
112Kb / 3P
   SILICON PLANAR ZENER DIODES
logo
First Silicon Co., Ltd
1N5254 FS-1N5254 Datasheet
766Kb / 3P
   SILICON PLANAR ZENER DIODES
logo
Seme LAB
1N5254 SEME-LAB-1N5254 Datasheet
15Kb / 2P
   ZENER VOLTAGE REGULATOR DIODE IN HERMETIC CERAMIC SURFACE MOUNT PACKAGE FOR HIGH RELIABILITY APPLICATIONS
logo
Micro Commercial Compon...
1N5254 MCC-1N5254 Datasheet
393Kb / 5P
   500 mW Zener Diode 2.4 to 75 Volts
More results


Podobny opis - 1N5254

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
GUANGDONG HOTTECH INDUS...
HZ2A1 HOTTECH-HZ2A1 Datasheet
385Kb / 4P
   Glass-Encapsulate Diodes
1N4148 HOTTECH-1N4148 Datasheet
261Kb / 2P
   Glass-Encapsulate Diodes
1N4728 HOTTECH-1N4728 Datasheet
494Kb / 3P
   Glass-Encapsulate Diodes
logo
Jiangsu High diode Semi...
ZM47-SERIES HDSEMI-ZM47-SERIES Datasheet
1Mb / 5P
   MELF Glass-Encapsulate Diodes
ZMM55-SERIES HDSEMI-ZMM55-SERIES Datasheet
1Mb / 7P
   MINI MELF Glass-Encapsulate Diodes
BAV100 HDSEMI-BAV100 Datasheet
1Mb / 5P
   MINI MELF Glass-Encapsulate Diodes
LL60 HDSEMI-LL60 Datasheet
1Mb / 4P
   MINI MELF Glass-Encapsulate Diodes
LL60 HDSEMI-LL60_18 Datasheet
1Mb / 4P
   MINI MELF Glass-Encapsulate Diodes
LLDB3 HDSEMI-LLDB3 Datasheet
1Mb / 4P
   MINI MELF Glass-Encapsulate Diodes
BAV100 HDSEMI-BAV100_18 Datasheet
1Mb / 5P
   MINI MELF Glass-Encapsulate Diodes
More results



Link URL



Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com