Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

MC10EL11 Arkusz danych (PDF) - Motorola, Inc

MC10EL11 Datasheet PDF - Motorola, Inc
Numer części MC10EL11
Pobierz  MC10EL11 Pobierz

Rozmiar pliku   61.87 Kbytes
Page   3 Pages
Producent  MOTOROLA [Motorola, Inc]
Strona internetowa  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc
Szczegółowy opis 1:2 DIFFERENTIAL FANOUT BUFFER

MC10EL11 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
MC10EL11 Datasheet PDF - Motorola, Inc

Numer części MC10EL11
Pobierz  MC10EL11 Click to download

Rozmiar pliku   61.87 Kbytes
Page   3 Pages
Producent  MOTOROLA [Motorola, Inc]
Strona internetowa  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc
Szczegółowy opis 1:2 DIFFERENTIAL FANOUT BUFFER

MC10EL11 Arkusz danych (HTML) - Motorola, Inc

MC10EL11 Datasheet HTML 1Page - Motorola, Inc MC10EL11 Datasheet HTML 2Page - Motorola, Inc MC10EL11 Datasheet HTML 3Page - Motorola, Inc

MC10EL11 Szczegóły Produktu

The MC10EL/100EL11 is a differential 1:2 fanout buffer. The device is functionally similar to the E111 device but with higher performance capabilities. Having within-device skews and output transition times significantly improved over the E111, the EL11 is ideally suited for those applications which require the ultimate in AC performance.
   
• 265ps Propagation Delay
• 5ps Skew Between Outputs
• High Bandwidth Output Transitions
• 75kΩ Internal Input Pulldown Resistors
• >1000V ESD Protection
   




Podobny numer części - MC10EL11

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
ON Semiconductor
MC10EL11 ONSEMI-MC10EL11 Datasheet
150Kb / 9P
   5.0 V ECL 1:2 Differential Fanout Buffer
December, 2006??Rev. 9
MC10EL11 ONSEMI-MC10EL11 Datasheet
166Kb / 8P
   5.0V ECL 1:2 Differential Fanout Buffer
July, 2016??Rev. 11
MC10EL11D ONSEMI-MC10EL11D Datasheet
150Kb / 9P
   5.0 V ECL 1:2 Differential Fanout Buffer
December, 2006??Rev. 9
MC10EL11D ONSEMI-MC10EL11D Datasheet
202Kb / 20P
   Evaluation Board Manual for High Frequency SOIC 8
August, 2004 ??Rev. 1
MC10EL11DG ONSEMI-MC10EL11DG Datasheet
150Kb / 9P
   5.0 V ECL 1:2 Differential Fanout Buffer
December, 2006??Rev. 9
More results


Podobny opis - MC10EL11

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
ON Semiconductor
MC10EP11 ONSEMI-MC10EP11 Datasheet
85Kb / 8P
   1:2 Differential Fanout Buffer
November, 2003 ??Rev. 6
logo
Semtech Corporation
SK10EL11WD SEMTECH-SK10EL11WD Datasheet
131Kb / 6P
   1:2 Differential Fanout Buffer
logo
Micrel Semiconductor
SY10EL11V MICREL-SY10EL11V_10 Datasheet
247Kb / 8P
   1:2 DIFFERENTIAL FANOUT BUFFER
logo
ON Semiconductor
MC100LVEL11 ONSEMI-MC100LVEL11_15 Datasheet
99Kb / 8P
   ECL 1:2 Differential Fanout Buffer
January, 2015 ??Rev. 13
MC10EP11 ONSEMI-MC10EP11_16 Datasheet
191Kb / 12P
   ECL 1:2 Differential Fanout Buffer
July, 2016 ??Rev. 11
NB3L202K ONSEMI-NB3L202K_18 Datasheet
143Kb / 14P
   Differential 1:2 HCSL Fanout Buffer
January, 2018 ??Rev. 4
MC10LVEP11 ONSEMI-MC10LVEP11_16 Datasheet
249Kb / 13P
   ECL 1:2 Differential Fanout Buffer
August, 2016 ??Rev. 14
NB3L202K ONSEMI-NB3L202K Datasheet
143Kb / 14P
   Differential 1:2 HCSL Fanout Buffer
April, 2016 ??Rev. 0
logo
Fairchild Semiconductor
100EL11 FAIRCHILD-100EL11 Datasheet
130Kb / 5P
   5V ECL 1:2 Differential Fanout Buffer
logo
List of Unclassifed Man...
AZ10EL11 ETC-AZ10EL11 Datasheet
137Kb / 6P
   ECL/PECL 1:2 Differential Fanout Buffer
More results




O Motorola, Inc


Motorola, Inc. była amerykańską międzynarodową firmą telekomunikacyjną, która została założona w 1928 roku. Miała siedzibę w Schaumburgu w stanie Illinois i była jednym z największych dostawców telefonów komórkowych, sprzętu telekomunikacyjnego i półprzewodników. W całej swojej historii Motorola była znana z innowacji w dziedzinie telekomunikacji, w tym z rozwoju pierwszego na świecie dostępnego na rynku telefonu komórkowego, Dynatac i pierwszego na świecie dwukierunkowego pagera, Pageboya.

W 2011 r. Motorola podzielił się na dwie oddzielne firmy: Motorola Mobility i Motorola Solutions. Motorola Mobility została później przejęta przez Google w 2012 roku i jest obecnie spółką zależną Lenovo. Motorola Solutions koncentruje się na rozwiązaniach związanych z bezpieczeństwem publicznym i komercyjnym i przemysłowym. Firma zapewnia szeroką gamę produktów, w tym radiotelefony, mobilne urządzenia komputerowe i sprzęt infrastruktury sieciowej.

Motorola była jednym z pionierów branży telefonów komórkowych i ma bogatą historię innowacji i postępów technologicznych. Dziedzictwo firmy trwa poprzez jej spółki zależne, a jej technologia i produkty są nadal używane na całym świecie.

*Niniejsze informacje służą wyłącznie celom informacyjnym, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez powyższe informacje.




Link URL



Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com