Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

2SAR513P Arkusz danych (PDF) - Rohm

2SAR513P Datasheet PDF - Rohm
Numer części 2SAR513P
Pobierz  2SAR513P Pobierz

Rozmiar pliku   429.6 Kbytes
Page   8 Pages
Producent  ROHM [Rohm]
Strona internetowa  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm
Szczegółowy opis PNP -1.0A -50V Middle Power Transistor

2SAR513P Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
2SAR513P Datasheet PDF - Rohm

Numer części 2SAR513P
Pobierz  2SAR513P Click to download

Rozmiar pliku   429.6 Kbytes
Page   8 Pages
Producent  ROHM [Rohm]
Strona internetowa  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm
Szczegółowy opis PNP -1.0A -50V Middle Power Transistor

2SAR513P Arkusz danych (HTML) - Rohm

2SAR513P Datasheet HTML 1Page - Rohm 2SAR513P Datasheet HTML 2Page - Rohm 2SAR513P Datasheet HTML 3Page - Rohm 2SAR513P Datasheet HTML 4Page - Rohm 2SAR513P Datasheet HTML 5Page - Rohm 2SAR513P Datasheet HTML 6Page - Rohm 2SAR513P Datasheet HTML 7Page - Rohm 2SAR513P Datasheet HTML 8Page - Rohm



Podobny numer części - 2SAR513P

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Rohm
2SAR513P ROHM-2SAR513P Datasheet
241Kb / 5P
   Midium Power Transistors (-50V / -1A)
2SAR513P5 ROHM-2SAR513P5 Datasheet
1Mb / 9P
   Middle Power Transistors(-50V / -1A)
2SAR513PFRA ROHM-2SAR513PFRA Datasheet
1Mb / 8P
   Middle Power Transistor(-50V / -1A)
2SAR513P ROHM-2SAR513P_09 Datasheet
241Kb / 5P
   Midium Power Transistors (-50V / -1A)
More results


Podobny opis - 2SAR513P

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Rohm
2SAR513R ROHM-2SAR513R Datasheet
1Mb / 10P
   PNP -1.0A -50V Middle Power Transistor
2SAR513RHZG ROHM-2SAR513RHZG Datasheet
1Mb / 9P
   PNP -1.0A -50V Middle Power Transistor
20220329 - Rev.003
2SCR513RHZG ROHM-2SCR513RHZG Datasheet
1Mb / 9P
   NPN 1.0A 50V Middle Power Transistor
20181211 - Rev.001
2SAR293P ROHM-2SAR293P_13 Datasheet
428Kb / 8P
   PNP -1.0A -30V Middle Power Transistor
2SAR553R ROHM-2SAR553R Datasheet
1Mb / 9P
   PNP -2.0A -50V Middle Power Transistor
2SAR533P ROHM-2SAR533P_13 Datasheet
380Kb / 8P
   PNP -3.0A -50V Middle Power Transistor
2SAR573D ROHM-2SAR573D Datasheet
809Kb / 7P
   PNP -3.0A -50V Middle Power Transistor
2SAR563F3 ROHM-2SAR563F3 Datasheet
1Mb / 9P
   PNP -6A -50V Middle Power Transistor
2SAR533P ROHM-2SAR533P_14 Datasheet
828Kb / 8P
   PNP -3.0A -50V Middle Power Transistor
2SAR553P ROHM-2SAR553P Datasheet
358Kb / 7P
   PNP -2.0A -50V Middle Power Transistor
More results




O Rohm


Rohm Semiconductor to japońska firma półprzewodników, która została założona w 1958 roku.

Firma specjalizuje się w projektowaniu i produkcji szerokiej gamy produktów, w tym zarządzania energią, urządzeniami energetycznymi oraz obwodów zintegrowanych analogowych i mieszanych.

Produkty Rohm są używane w różnych aplikacjach, takich jak elektronika konsumpcyjna, motoryzacyjna, przemysłowa i telekomunikacyjna.

Firma jest znana z koncentracji na technologiach oszczędzania energii i jej wiedzy specjalistycznej w zakresie projektowania o niskiej mocy.

Rohm prowadzi działalność w ponad 20 krajach i jest jedną z największych firm półprzewodników na świecie.

*Niniejsze informacje służą wyłącznie celom informacyjnym, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez powyższe informacje.




Link URL



Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com