Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

TC532600NAXNBXXZD-PF Arkusz danych (PDF) - Advanced Crystal Technology

TC532600NAXNBXXZD-PF Datasheet PDF - Advanced Crystal Technology
Numer części TC532600NAXNBXXZD-PF
Pobierz  TC532600NAXNBXXZD-PF Pobierz

Rozmiar pliku   778.31 Kbytes
Page   3 Pages
Producent  ACT [Advanced Crystal Technology]
Strona internetowa  http://www.actcrystals.com
Logo ACT - Advanced Crystal Technology
Szczegółowy opis TCXO/VC-TCXO, 5.0 x 3.2mm, Clipped sine wave

TC532600NAXNBXXZD-PF Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
TC532600NAXNBXXZD-PF Datasheet PDF - Advanced Crystal Technology

Numer części TC532600NAXNBXXZD-PF
Pobierz  TC532600NAXNBXXZD-PF Click to download

Rozmiar pliku   778.31 Kbytes
Page   3 Pages
Producent  ACT [Advanced Crystal Technology]
Strona internetowa  http://www.actcrystals.com
Logo ACT - Advanced Crystal Technology
Szczegółowy opis TCXO/VC-TCXO, 5.0 x 3.2mm, Clipped sine wave

TC532600NAXNBXXZD-PF Arkusz danych (HTML) - Advanced Crystal Technology

TC532600NAXNBXXZD-PF Datasheet HTML 1Page - Advanced Crystal Technology TC532600NAXNBXXZD-PF Datasheet HTML 2Page - Advanced Crystal Technology TC532600NAXNBXXZD-PF Datasheet HTML 3Page - Advanced Crystal Technology



Podobny numer części - TC532600NAXNBXXZD-PF

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Toshiba Semiconductor
TC53257 TOSHIBA-TC53257 Datasheet
189Kb / 4P
   256K BIT (32K WORD x 8 BIT) CMOS MASK ROM SILICON GATE MOS
TC53257F TOSHIBA-TC53257F Datasheet
189Kb / 4P
   256K BIT (32K WORD x 8 BIT) CMOS MASK ROM SILICON GATE MOS
TC53257P TOSHIBA-TC53257P Datasheet
189Kb / 4P
   256K BIT (32K WORD x 8 BIT) CMOS MASK ROM SILICON GATE MOS
More results


Podobny opis - TC532600NAXNBXXZD-PF

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Advanced Crystal Techno...
TCSW32 ACT-TCSW32 Datasheet
779Kb / 3P
   TCXO/VC-TCXO, 3.2 x 2.5mm, Clipped sine wave
11042016
TSK3225 ACT-TSK3225 Datasheet
752Kb / 3P
   TCXO/VC-TCXO, 3.2 x 2.5mm, Clipped sine wave
11042016
TCSW75LC ACT-TCSW75LC Datasheet
780Kb / 3P
   TCXO/VC-TCXO, 7.0 x 5.0mm, Clipped sine wave
11042016
TCSW75 ACT-TCSW75 Datasheet
781Kb / 3P
   TCXO/VC-TCXO, 7.0 x 5.0mm, Clipped sine wave
11042016
logo
QUARTZCOM the communica...
VT7-302 QUARTZCOM-VT7-302 Datasheet
113Kb / 1P
   SMD VC-TCXO Clipped sine wave Output signal clipped sine wave
VT7-705-C QUARTZCOM-VT7-705-C Datasheet
101Kb / 1P
   SMD VC-TCXO Clipped sine wave Output signal clipped sine wave
VT7-252 QUARTZCOM-VT7-252 Datasheet
115Kb / 1P
   Miniature SMD VC-TCXO Clipped sine wave Output signal clipped sine wave
logo
Advanced Crystal Techno...
TCT53-4 ACT-TCT53-4 Datasheet
727Kb / 3P
   TCXO/VC-TCXO, 5.0 x 3.2mm, HCMOS/TTL
25042016
TX20SA ACT-TX20SA Datasheet
648Kb / 2P
   TCXO, 2.0 x 1.6mm, Clipped sine wave
25042016
TX25SA ACT-TX25SA Datasheet
650Kb / 2P
   TCXO, 2.5 x 2.0mm, Clipped sine wave
24062016
More results



Link URL



Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com