Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

AD7477AAKSZ-REEL Arkusz danych (PDF) - Analog Devices

AD7477AAKSZ-REEL Datasheet PDF - Analog Devices
Numer części AD7477AAKSZ-REEL
Pobierz  AD7477AAKSZ-REEL Pobierz

Rozmiar pliku   580.5 Kbytes
Page   24 Pages
Producent  AD [Analog Devices]
Strona internetowa  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices
Szczegółowy opis 2.35 V to 5.25 V, 1 MSPS, 12-/10-/8-Bit ADCs in 6-Lead SC70

AD7477AAKSZ-REEL Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
AD7477AAKSZ-REEL Datasheet PDF - Analog Devices

Numer części AD7477AAKSZ-REEL
Pobierz  AD7477AAKSZ-REEL Click to download

Rozmiar pliku   580.5 Kbytes
Page   24 Pages
Producent  AD [Analog Devices]
Strona internetowa  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices
Szczegółowy opis 2.35 V to 5.25 V, 1 MSPS, 12-/10-/8-Bit ADCs in 6-Lead SC70

AD7477AAKSZ-REEL Arkusz danych (HTML) - Analog Devices

Back Button AD7477AAKSZ-REEL Datasheet HTML 1Page - Analog Devices AD7477AAKSZ-REEL Datasheet HTML 2Page - Analog Devices AD7477AAKSZ-REEL Datasheet HTML 3Page - Analog Devices AD7477AAKSZ-REEL Datasheet HTML 4Page - Analog Devices AD7477AAKSZ-REEL Datasheet HTML 5Page - Analog Devices AD7477AAKSZ-REEL Datasheet HTML 6Page - Analog Devices AD7477AAKSZ-REEL Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD7477AAKSZ-REEL Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD7477AAKSZ-REEL Datasheet HTML 9Page - Analog Devices AD7477AAKSZ-REEL Datasheet HTML 10Page - Analog Devices Next Button 

AD7477AAKSZ-REEL Szczegóły Produktu

GENERAL DESCRIPTION

The AD7476A/AD7477A/AD7478A are 12-bit, 10-bit, and 8-bit high speed, low power, successive-approximation ADCs, respectively. The parts operate from a single 2.35 V to 5.25 V power supply and feature throughput rates up to 1 MSPS. The parts contain a low noise, wide bandwidth track-and-hold amplifier that can handle input frequencies in excess of 13 MHz.



FEATURES

  Fast Throughput Rate: 1 MSPS

  Specified for VDD of 2.35 V to 5.25 V

  Low Power:

     3.6 mW Typ at 1 MSPS with 3 V Supplies

     12.5 mW Typ at 1 MSPS with 5 V Supplies

  Wide Input Bandwidth:

     71 dB SNR at 100 kHz Input Frequency

  Flexible Power/Serial Clock Speed Management

  No Pipeline Delays

  High Speed Serial Interface

     SPI®/QSPI™/MICROWIRE™/DSP Compatible

  Standby Mode: 1 μA Max

  6-Lead SC70 Package

  8-Lead MSOP Package



APPLICATIONS

  Battery-Powered Systems

     Personal Digital Assistants

     Medical Instruments

     Mobile Communications

  Instrumentation and Control Systems

  Data Acquisition Systems

  High Speed Modems

  Optical Sensors



 




Podobny numer części - AD7477AAKSZ-REEL

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Analog Devices
AD7477AAKSZ-REEL AD-AD7477AAKSZ-REEL Datasheet
438Kb / 28P
   2.35 V to 5.25 V, 1 MSPS 12-/10-/8-Bit ADCs in 6-Lead SC70
Rev. F
More results


Podobny opis - AD7477AAKSZ-REEL

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Analog Devices
AD7476A AD-AD7476A_15 Datasheet
689Kb / 29P
   2.35 V to 5.25 V, 1 MSPS, 12-/10-/8-Bit ADCs in 6-Lead SC70
Rev. F
AD7477A AD-AD7477A_15 Datasheet
689Kb / 29P
   2.35 V to 5.25 V, 1 MSPS, 12-/10-/8-Bit ADCs in 6-Lead SC70
Rev. F
AD7476ABRMZ AD-AD7476ABRMZ Datasheet
438Kb / 28P
   2.35 V to 5.25 V, 1 MSPS 12-/10-/8-Bit ADCs in 6-Lead SC70
Rev. F
AD7478A AD-AD7478A_15 Datasheet
689Kb / 29P
   2.35 V to 5.25 V, 1 MSPS, 12-/10-/8-Bit ADCs in 6-Lead SC70
Rev. F
AD7922 AD-AD7922_15 Datasheet
392Kb / 32P
   2-Channel, 2.35 V to 5.25 V, 1 MSPS, 10-/12-Bit ADCs
REV. 0
AD7912 AD-AD7912_15 Datasheet
392Kb / 32P
   2-Channel, 2.35 V to 5.25 V, 1 MSPS, 10-/12-Bit ADCs
REV. 0
AD7912 AD-AD7912 Datasheet
386Kb / 32P
   2-Channel, 2.35 V to 5.25 V, 1 MSPS, 10-/12-Bit ADCs
REV. 0
AD7911 AD-AD7911 Datasheet
312Kb / 28P
   2-Channel, 2.35 V to 5.25 V 250 kSPS, 10-/12-Bit ADCs
REV. 0
AD7921ARMZ AD-AD7921ARMZ Datasheet
353Kb / 28P
   2-Channel, 2.35 V to 5.25 V 250 kSPS, 10-/12-Bit ADCs
REV. A
AD7911 AD-AD7911_11 Datasheet
353Kb / 28P
   2-Channel, 2.35 V to 5.25 V 250 kSPS, 10-/12-Bit ADCs
REV. A
More results




O Analog Devices


Analog Devices, Inc. (ADI) to spółka giełdowa, która projektuje, rozwija i produkuje obwody zintegrowane o wysokiej wydajności, mieszane i cyfrowe przetwarzanie sygnałów (DSP) (ICS).
Firma została założona w 1965 roku i ma siedzibę w Norwood w stanie Massachusetts.
ADI obsługuje szeroką gamę branż, w tym lotniska i obronę, motoryzację, komunikację, konsumenckie, przemysłowe, medyczne i testowe i pomiarowe.
Portfolio produktów firmy obejmuje między innymi konwertery danych, wzmacniacze i komparatory, ICS zarządzania energią, mikrokontrolery, czujniki i częstotliwość radiową (RF) oraz komponenty mikrofalowe.
ADI jest poświęcone innowacjom i zadowoleniu klientów i jest zaangażowana w dostarczanie swoim klientom wysokiej jakości, niezawodne rozwiązania w celu zaspokojenia ich potrzeb.
Koncentrując się na efektywności energetycznej i zrównoważonym rozwoju, ADI jest liderem w branży analogowej i mieszanej sygnału IC, kierując postępami technologicznymi i zapewniając innowacyjne rozwiązania najtrudniejszych problemów na świecie.

*Niniejsze informacje służą wyłącznie celom informacyjnym, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez powyższe informacje.




Link URL



Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com