Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

1N3881 Arkusz danych (PDF) - Vishay Siliconix

1N3881 Datasheet PDF - Vishay Siliconix
Numer części 1N3881
Pobierz  1N3881 Pobierz

Rozmiar pliku   140.0 Kbytes
Page   9 Pages
Producent  VISHAY [Vishay Siliconix]
Strona internetowa  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Szczegółowy opis Fast Recovery Diodes (Stud Version), 6 A, 12 A

1N3881 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
1N3881 Datasheet PDF - Vishay Siliconix

Numer części 1N3881
Pobierz  1N3881 Click to download

Rozmiar pliku   140.0 Kbytes
Page   9 Pages
Producent  VISHAY [Vishay Siliconix]
Strona internetowa  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Szczegółowy opis Fast Recovery Diodes (Stud Version), 6 A, 12 A

1N3881 Arkusz danych (HTML) - Vishay Siliconix

1N3881 Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix 1N3881 Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix 1N3881 Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix 1N3881 Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix 1N3881 Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix 1N3881 Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix 1N3881 Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix 1N3881 Datasheet HTML 8Page - Vishay Siliconix 1N3881 Datasheet HTML 9Page - Vishay Siliconix



Podobny numer części - 1N3881

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Microsemi Corporation
1N3881 MICROSEMI-1N3881 Datasheet
110Kb / 2P
   Fast Recovery Rectifier
logo
Vishay Siliconix
1N3881 VISHAY-1N3881 Datasheet
147Kb / 8P
   Fast Recovery Diodes (Stud Version), 6 A, 12 A
Revision: 11-Jan-18
logo
International Rectifier
1N3881 IRF-1N3881 Datasheet
315Kb / 8P
   6A, 12A AND 16A FAST RECOVERY RECTIFIERS
logo
Vishay Siliconix
1N3881 VISHAY-1N3881 Datasheet
2Mb / 11P
   Fast Recovery Diodes(Stud Version)
Revision: 26-Sep-08
logo
Solid States Devices, I...
1N3881 SSDI-1N3881 Datasheet
201Kb / 2P
   6 AMPS 50-400 VOLTS 120 nsec FAST RECOVERY RECTIFIER
More results


Podobny opis - 1N3881

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Vishay Siliconix
VS-1N3879 VISHAY-VS-1N3879_V01 Datasheet
148Kb / 8P
   Fast Recovery Diodes (Stud Version), 6 A, 12 A
01-Jan-2022
VS-1N387989 VISHAY-VS-1N387989 Datasheet
147Kb / 8P
   Fast Recovery Diodes (Stud Version), 6 A, 12 A
Revision: 11-Jan-18
VS-6FL VISHAY-VS-6FL_V01 Datasheet
188Kb / 11P
   Fast Recovery Diodes(Stud Version), 6 A, 12 A, 16 A
01-Jan-2022
16FLR60MS02 VISHAY-16FLR60MS02 Datasheet
184Kb / 13P
   Fast Recovery Diodes (Stud Version), 6 A, 12 A, 16 A
Revision: 08-Apr-13
VS-6FLR VISHAY-VS-6FLR Datasheet
188Kb / 11P
   Fast Recovery Diodes (Stud Version), 6 A, 12 A, 16 A
01-Jan-2022
VS-6FL VISHAY-VS-6FL Datasheet
189Kb / 11P
   Fast Recovery Diodes (Stud Version), 6 A, 12 A, 16 A
Revision: 06-Mar-17
VS-61216FL VISHAY-VS-61216FL Datasheet
187Kb / 11P
   Fast Recovery Diodes (Stud Version), 6 A, 12 A, 16 A
Revision: 11-Jan-18
1N3879 VISHAY-1N3879_12 Datasheet
2Mb / 13P
   Fast Recovery Diodes (Stud Version), 6/12/16 A
Revision: 26-Sep-08
12F VISHAY-12F Datasheet
143Kb / 6P
   Standard Recovery Diodes (Stud Version), 12 A
Revision: 29-Sep-08
VS-12FR VISHAY-VS-12FR Datasheet
161Kb / 6P
   Standard Recovery Diodes, (Stud Version), 12 A
01-Jan-2022
More results




O Vishay Siliconix


Vishay Siliconix jest spółką zależną Vishay Intertechnology, globalnego producenta pasywnych komponentów elektronicznych.
Vishay Siliconix specjalizuje się w projektowaniu, produkcji i marketingu mosfetów energetycznych, IGBT i innych półprzewodników mocy.
Firma została założona w 1962 roku i ma siedzibę w Santa Clara w Kalifornii.
Vishay Siliconix zapewnia rozwiązania energetyczne dla różnych zastosowań, w tym systemy energii odnawialnej, sprzęt przemysłowy, komputer i telekomunikacja oraz elektronika samochodowa.
Produkty firmy są przeznaczone do wysokiej wydajności, niskiej zużycia energii i wysokiej niezawodności i są wytwarzane w najnowocześniejszych obiektach przy użyciu zaawansowanych procesów produkcyjnych.
Koncentrując się na innowacjach i satysfakcji klientów, Vishay Siliconix jest zaangażowany w zapewnianie swoim klientom najlepszych rozwiązań do zarządzania energią w celu zaspokojenia ich potrzeb.

*Niniejsze informacje służą wyłącznie celom informacyjnym, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez powyższe informacje.




Link URL



Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com