Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

1N4106 Arkusz danych (PDF) - Central Semiconductor Corp

1N4106 Datasheet PDF - Central Semiconductor Corp
Numer części 1N4106
Pobierz  1N4106 Pobierz

Rozmiar pliku   433.58 Kbytes
Page   3 Pages
Producent  CENTRAL [Central Semiconductor Corp]
Strona internetowa  http://www.centralsemi.com
Logo CENTRAL - Central Semiconductor Corp
Szczegółowy opis Consolidated shipping options

1N4106 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
1N4106 Datasheet PDF - Central Semiconductor Corp

Numer części 1N4106
Pobierz  1N4106 Click to download

Rozmiar pliku   433.58 Kbytes
Page   3 Pages
Producent  CENTRAL [Central Semiconductor Corp]
Strona internetowa  http://www.centralsemi.com
Logo CENTRAL - Central Semiconductor Corp
Szczegółowy opis Consolidated shipping options

1N4106 Arkusz danych (HTML) - Central Semiconductor Corp

1N4106 Datasheet HTML 1Page - Central Semiconductor Corp 1N4106 Datasheet HTML 2Page - Central Semiconductor Corp 1N4106 Datasheet HTML 3Page - Central Semiconductor Corp

1N4106 Szczegóły Produktu

DESCRIPTION:

The CENTRAL SEMICONDUCTOR 1N4099 series silicon Zener diode is designed for low leakage, low current, and low noise applications.



MAXIMUM RATINGS: (TA=25°C)                   SYMBOL        UNITS

Power Dissipation                                        PD           250 mW

Operating and Storage Junction Temperature   TJ, Tstg      -65 to +200 °C




Podobny numer części - 1N4106

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Compensated Deuices Inc...
1N4106 CDI-DIODE-1N4106 Datasheet
98Kb / 2P
   LOW CURRENT OPERATION AT 250 uA
logo
Micro Commercial Compon...
1N4106 MCC-1N4106 Datasheet
201Kb / 5P
   500mW Silicon Zener Diodes
logo
Knox Semiconductor, Inc
1N4106 KNOX-1N4106 Datasheet
37Kb / 1P
   LOW LEVEL ZENER DIODES LOW CURRENT: 250關A - LOW NOISE
logo
Microsemi Corporation
1N4106 MICROSEMI-1N4106 Datasheet
86Kb / 2P
   SILICON 500mA LOW NOISE ZENER DIODES
1N4106 MICROSEMI-1N4106 Datasheet
109Kb / 2P
   SILICON 400mA LOW NOISE ZENER DIODES
More results


Podobny opis - 1N4106

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Central Semiconductor C...
1N4614 CENTRAL-1N4614 Datasheet
431Kb / 3P
   Consolidated shipping options
CBR1 CENTRAL-CBR1 Datasheet
664Kb / 3P
   Consolidated shipping options
logo
Tripp Lite. All Rights ...
SRCASE4U TRIPPLITE-SRCASE4U Datasheet
171Kb / 2P
   4U ABS Server Rack Equipment Shipping Case
SRCASE6U TRIPPLITE-SRCASE6U Datasheet
181Kb / 2P
   6U ABS Server Rack Equipment Shipping Case
SRCASE2U TRIPPLITE-SRCASE2U Datasheet
164Kb / 2P
   2U ABS Server Rack Equipment Shipping Case
SRCASE10U TRIPPLITE-SRCASE10U Datasheet
198Kb / 2P
   10U ABS Server Rack Equipment Shipping Case
logo
Artesyn Technologies
LDS70 ARTESYN-LDS70 Datasheet
973Kb / 3P
   Dimming options
LDS150 ARTESYN-LDS150 Datasheet
1,019Kb / 3P
   Dimming options
LDS100 ARTESYN-LDS100 Datasheet
998Kb / 3P
   Dimming options
logo
Littelfuse
K1500GRP LITTELFUSE-K1500GRP Datasheet
306Kb / 8P
   Packing Options
More results




O Central Semiconductor Corp


Central Semiconductor Corp jest wiodącym dostawcą dyskretnych półprzewodników i komponentów pasywnych.
Firma została założona w 1967 roku i ma siedzibę w Hauppauge, Nowy Jork, USA.
Central Semiconductor oferuje szeroką gamę produktów, w tym diody, prostowników, tranzystorów i innych dyskretnych półprzewodników.
Firma jest również dostawcą pasywnych komponentów, takich jak kondensatory i indukcyjne.
Centralny półprzewodnik znany jest z wysokiej jakości produktów, konkurencyjnych cen i doskonałej obsługi klienta.
Firma ma działalność i obiekty w różnych krajach na całym świecie i ściśle współpracuje z klientami, aby zapewnić niestandardowe rozwiązania półprzewodników, które spełniają ich szczególne wymagania i potrzeby.

*Niniejsze informacje służą wyłącznie celom informacyjnym, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez powyższe informacje.




Link URL



Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com