Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

NTE1217 Arkusz danych (PDF) - NTE Electronics

NTE1217 Datasheet PDF - NTE Electronics
Numer części NTE1217
Pobierz  NTE1217 Pobierz

Rozmiar pliku   21.61 Kbytes
Page   2 Pages
Producent  NTE [NTE Electronics]
Strona internetowa  http://www.nteinc.com
Logo NTE - NTE Electronics
Szczegółowy opis Integrated Circuit Phase Lock Loop (PLL) FM Multiplex Stereo Demodulator

NTE1217 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
NTE1217 Datasheet PDF - NTE Electronics

Numer części NTE1217
Pobierz  NTE1217 Click to download

Rozmiar pliku   21.61 Kbytes
Page   2 Pages
Producent  NTE [NTE Electronics]
Strona internetowa  http://www.nteinc.com
Logo NTE - NTE Electronics
Szczegółowy opis Integrated Circuit Phase Lock Loop (PLL) FM Multiplex Stereo Demodulator

NTE1217 Arkusz danych (HTML) - NTE Electronics

NTE1217 Datasheet HTML 1Page - NTE Electronics NTE1217 Datasheet HTML 2Page - NTE Electronics

NTE1217 Szczegóły Produktu

Features:

• Low Level of Pilot Signal Sensitivity: 7mV

• Gain: 0dB (RL = 3.3kΩ)

• Separation Adjustable

• Low Level of Pop Noise

• Excellent SCA Rejection Ratio



 




Podobny numer części - NTE1217

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
NTE Electronics
NTE121 NTE-NTE121 Datasheet
20Kb / 2P
   Germanium PNP Transistor Audio Frequency Power Amplifier
NTE1210 NTE-NTE1210 Datasheet
20Kb / 2P
   Integrated Circuit Preamp w/ALC
logo
C&D Technologies
NTE1212M CANDD-NTE1212M Datasheet
373Kb / 2P
   Isolated 1W Single Output SM DC/DC Converters
logo
Murata Manufacturing Co...
NTE1212MC MURATA-NTE1212MC Datasheet
224Kb / 6P
   Isolated 1W Single Output SM DC/DC Converters
NTE1212MC MURATA-NTE1212MC Datasheet
221Kb / 6P
   Isolated 1W Single Output SM DC/DC Converters
More results


Podobny opis - NTE1217

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
NTE Electronics
NTE1560 NTE-NTE1560 Datasheet
18Kb / 2P
   Integrated Circuit Phase Lock Loop (PLL) FM Stereo Multiplex Demodulator
NTE1657 NTE-NTE1657 Datasheet
25Kb / 3P
   Integrated Circuit Phase Lock Loop (PLL) FM Stereo Multiplex
NTE1248 NTE-NTE1248 Datasheet
22Kb / 3P
   Integrated Circuit Phase Lock Loop (PLL) FM Multiplex Stereo Demod
NTE1230 NTE-NTE1230 Datasheet
20Kb / 2P
   Integrated Circuit FM Multiplex Stereo Demodulator
NTE1461 NTE-NTE1461 Datasheet
74Kb / 3P
   Integrated Circuit Phase Lock Loop (PLL) FM Stereo Demod
NTE1006 NTE-NTE1006 Datasheet
19Kb / 2P
   Integrated Circuit FM Multiplex Stereo Demodulator
NTE1181 NTE-NTE1181 Datasheet
20Kb / 2P
   Integrated Circuit FM Stereo Multiplex Demodulator
NTE1056 NTE-NTE1056 Datasheet
74Kb / 2P
   Integrated Circuit FM Stereo Multiplex Demodulator
logo
Sanyo Semicon Device
LA3361 SANYO-LA3361 Datasheet
212Kb / 8P
   PLL FM Multiplex Stereo Demodulator
logo
Motorola, Inc
MC1309 MOTOROLA-MC1309 Datasheet
272Kb / 2P
   PHASE LOCK LOOP FM STEREO DEMODULATOR
More results



Link URL



Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com