Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

FWX-1A14F Arkusz danych (PDF) - Cooper Bussmann, Inc.

FWX-1A14F Datasheet PDF - Cooper Bussmann, Inc.
Numer części FWX-1A14F
Pobierz  FWX-1A14F Pobierz

Rozmiar pliku   40.58 Kbytes
Page   1 Pages
Producent  COOPER [Cooper Bussmann, Inc.]
Strona internetowa  http://www.cooperbussmann.com
Logo COOPER - Cooper Bussmann, Inc.
Szczegółowy opis FWX 250V (U.L.)

FWX-1A14F Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
FWX-1A14F Datasheet PDF - Cooper Bussmann, Inc.

Numer części FWX-1A14F
Pobierz  FWX-1A14F Click to download

Rozmiar pliku   40.58 Kbytes
Page   1 Pages
Producent  COOPER [Cooper Bussmann, Inc.]
Strona internetowa  http://www.cooperbussmann.com
Logo COOPER - Cooper Bussmann, Inc.
Szczegółowy opis FWX 250V (U.L.)

FWX-1A14F Arkusz danych (HTML) - Cooper Bussmann, Inc.

FWX-1A14F Datasheet HTML 1Page - Cooper Bussmann, Inc.



Podobny numer części - FWX-1A14F

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Cooper Bussmann, Inc.
FWX-1A14F COOPER-FWX-1A14F Datasheet
1Mb / 21P
   Ferrule fuses
FWX-1A14F COOPER-FWX-1A14F Datasheet
40Kb / 1P
   FWX 250V (U.L.) 1-30A 짰
More results


Podobny opis - FWX-1A14F

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Cooper Bussmann, Inc.
FWX-15A14F COOPER-FWX-15A14F Datasheet
40Kb / 1P
   FWX 250V (U.L.) 1-30A 짰
40-1000A COOPER-40-1000A Datasheet
43Kb / 2P
   690V/700V (IEC/U.L.)
FWP-20A22F COOPER-FWP-20A22F Datasheet
40Kb / 1P
   FWP 660V/700V (IEC/U.L.)
FWP-20A14FI COOPER-FWP-20A14FI Datasheet
42Kb / 1P
   FWP 660V/700V (IEC/U.L.)
FWP-1A14F COOPER-FWP-1A14F Datasheet
42Kb / 1P
   FWP 660V/700V (IEC/U.L.)
FWP-5A14F COOPER-FWP-5A14F Datasheet
42Kb / 1P
   FWP 660V/700V (IEC/U.L.)
logo
List of Unclassifed Man...
170M3819 ETC2-170M3819 Datasheet
43Kb / 2P
   690V/700V (IEC/U.L.) 40-1000A
logo
IRC - a TT electronics ...
F501 IRCTT-F501 Datasheet
209Kb / 2P
   U.L. Approved Dual Function Fuse Resistors
logo
Cooper Bussmann, Inc.
170M3238 COOPER-170M3238 Datasheet
47Kb / 2P
   Square Body ??DIN 43 653 1250V/1300V (IEC/U.L.)
170M3008 COOPER-170M3008 Datasheet
48Kb / 2P
   Square Body ??DIN 43 653 690V/700V (IEC/U.L.)
More results




O Cooper Bussmann, Inc.


Cooper Bussmann, Inc. is a company that specializes in providing electrical safety and circuit protection solutions. The company was founded in 1914 and is headquartered in St. Louis, Missouri, USA.

Cooper Bussmann offers a wide range of products, including fuses, fuse blocks, power distribution blocks, disconnect switches, and surge protective devices. These products are used in various applications, such as power generation, transmission, and distribution, as well as in industrial, commercial, and residential settings.

In 2008, Cooper Bussmann was acquired by Eaton Corporation, a multinational power management company. Today, the company operates as a business unit of Eaton's Electrical Sector.

*Niniejsze informacje służą wyłącznie celom informacyjnym, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez powyższe informacje.




Link URL



Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com