Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

FCP7N60 Arkusz danych (PDF) - Fairchild Semiconductor

FCP7N60 Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor
Numer części FCP7N60
Pobierz  FCP7N60 Pobierz

Rozmiar pliku   802.05 Kbytes
Page   10 Pages
Producent  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Strona internetowa  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Szczegółowy opis 600V N-Channel MOSFET

FCP7N60 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
FCP7N60 Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor

Numer części FCP7N60
Pobierz  FCP7N60 Click to download

Rozmiar pliku   802.05 Kbytes
Page   10 Pages
Producent  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Strona internetowa  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Szczegółowy opis 600V N-Channel MOSFET

FCP7N60 Arkusz danych (HTML) - Fairchild Semiconductor

FCP7N60 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FCP7N60 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FCP7N60 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FCP7N60 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FCP7N60 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FCP7N60 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FCP7N60 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FCP7N60 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor FCP7N60 Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor FCP7N60 Datasheet HTML 10Page - Fairchild Semiconductor

FCP7N60 Szczegóły Produktu

Description
SuperFET® MOSFET is Fairchild Semiconductor’s first generation of high voltage super-junction (SJ) MOSFET family that is utilizing charge balance technology for outstanding low on resistance and lower gate charge performance. This technology is tailored to minimize conduction loss, provide superior switching performance, dv/dt rate and higher avalanche energy. Consequently, SuperFET MOSFET is very suitable for the switching power applications such as PFC, server/telecom power, FPD TV power, ATX power and industrial power applications.

Features
• 650 V @ TJ = 150°C
• Typ. RDS(on) = 530 mΩ
• Ultra Low Gate Charge (Typ. Qg = 23 nC)
• Low Effective Output Capacitance (Typ. Coss(eff.) = 60 pF)
• 100% Avalanche Tested
• RoHS Compliant

Application
• LCD/LED/PDP TV
• Solar Inverter
• AC-DC Power Supply




Podobny numer części - FCP7N60

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Fairchild Semiconductor
FCP7N60 FAIRCHILD-FCP7N60 Datasheet
1Mb / 10P
   600V N-Channel MOSFET
FCP7N60 FAIRCHILD-FCP7N60 Datasheet
413Kb / 11P
   600V N-Channel MOSFET
FCP7N60 FAIRCHILD-FCP7N60 Datasheet
298Kb / 14P
   DESIGN/PROCESS CHANGE NOTIFICATION
FCP7N60 FAIRCHILD-FCP7N60 Datasheet
513Kb / 11P
   N-Channel SuperFET MOSFET
logo
Inchange Semiconductor ...
FCP7N60 ISC-FCP7N60 Datasheet
335Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
More results


Podobny opis - FCP7N60

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Fairchild Semiconductor
FQB3N60 FAIRCHILD-FQB3N60 Datasheet
581Kb / 9P
   600V N-Channel MOSFET
FCB11N60F FAIRCHILD-FCB11N60F Datasheet
1,004Kb / 8P
   600V N-Channel MOSFET
FCH47N60F_0605 FAIRCHILD-FCH47N60F_0605 Datasheet
978Kb / 8P
   600V N-Channel MOSFET
FCA16N60 FAIRCHILD-FCA16N60_06 Datasheet
962Kb / 9P
   600V N-Channel MOSFET
FQAF7N60 FAIRCHILD-FQAF7N60 Datasheet
578Kb / 8P
   600V N-Channel MOSFET
FCI7N60 FAIRCHILD-FCI7N60 Datasheet
951Kb / 8P
   600V N-Channel MOSFET
FCP16N60 FAIRCHILD-FCP16N60 Datasheet
1Mb / 10P
   600V N-Channel MOSFET
FCD5N60 FAIRCHILD-FCD5N60 Datasheet
947Kb / 9P
   600V N-Channel MOSFET
FQB3N60C FAIRCHILD-FQB3N60C Datasheet
753Kb / 8P
   600V N-Channel MOSFET
FQP3N60C FAIRCHILD-FQP3N60C Datasheet
738Kb / 8P
   600V N-Channel MOSFET
FCP260N60E FAIRCHILD-FCP260N60E Datasheet
283Kb / 10P
   600V N-Channel MOSFET
More results




O Fairchild Semiconductor


Fairchild Semiconductor był pionierską firmą półprzewodników, która została założona pod koniec lat 50. XX wieku.
Firma była znana z innowacji w opracowywaniu pierwszego tranzystora komercyjnego i jej wkładu w rozwój technologii zintegrowanego obwodu.
Fairchild stał się wiodącym dostawcą półprzewodników energetycznych, analogowych i mieszanych obwodów zintegrowanych oraz innych produktów półprzewodników.
Firma została przejęta przez Semiconductor w 2016 roku, a jej produkty i technologie są nadal opracowywane i sprzedawane pod marką półprzewodnikową.

*Niniejsze informacje służą wyłącznie celom informacyjnym, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez powyższe informacje.




Link URL



Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com