Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

CAZ2700FILKOFD-PF Arkusz danych (PDF) - Advanced Crystal Technology

CAZ2700FILKOFD-PF Datasheet PDF - Advanced Crystal Technology
Numer części CAZ2700FILKOFD-PF
Pobierz  CAZ2700FILKOFD-PF Pobierz

Rozmiar pliku   230.38 Kbytes
Page   2 Pages
Producent  ACT [Advanced Crystal Technology]
Strona internetowa  http://www.actcrystals.com
Logo ACT - Advanced Crystal Technology
Szczegółowy opis 1.6 x 1.2mm Crystal unit

CAZ2700FILKOFD-PF Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
CAZ2700FILKOFD-PF Datasheet PDF - Advanced Crystal Technology

Numer części CAZ2700FILKOFD-PF
Pobierz  CAZ2700FILKOFD-PF Click to download

Rozmiar pliku   230.38 Kbytes
Page   2 Pages
Producent  ACT [Advanced Crystal Technology]
Strona internetowa  http://www.actcrystals.com
Logo ACT - Advanced Crystal Technology
Szczegółowy opis 1.6 x 1.2mm Crystal unit

CAZ2700FILKOFD-PF Arkusz danych (HTML) - Advanced Crystal Technology

CAZ2700FILKOFD-PF Datasheet HTML 1Page - Advanced Crystal Technology CAZ2700FILKOFD-PF Datasheet HTML 2Page - Advanced Crystal Technology



Podobny numer części - CAZ2700FILKOFD-PF

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Advanced Crystal Techno...
CAZ2700-RF-GOMEFD-PF ACT-CAZ2700-RF-GOMEFD-PF Datasheet
179Kb / 1P
   1.6 x 1.2mm Crystal unit
1/2/2017
CAZ2700-RF-GOMEFL-PF ACT-CAZ2700-RF-GOMEFL-PF Datasheet
179Kb / 1P
   1.6 x 1.2mm Crystal unit
1/2/2017
CAZ2700-RF-JOMEFD-PF ACT-CAZ2700-RF-JOMEFD-PF Datasheet
179Kb / 1P
   1.6 x 1.2mm Crystal unit
1/2/2017
CAZ2700-RF-JOMEFL-PF ACT-CAZ2700-RF-JOMEFL-PF Datasheet
179Kb / 1P
   1.6 x 1.2mm Crystal unit
1/2/2017
CAZ2700-RF-KOMEFD-PF ACT-CAZ2700-RF-KOMEFD-PF Datasheet
179Kb / 1P
   1.6 x 1.2mm Crystal unit
1/2/2017
More results


Podobny opis - CAZ2700FILKOFD-PF

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Advanced Crystal Techno...
1612H-SMX-4 ACT-1612H-SMX-4 Datasheet
179Kb / 1P
   1.6 x 1.2mm Crystal unit
1/2/2017
logo
Fox Electronics
C0BS FOX-C0BS Datasheet
287Kb / 3P
   1.6 x 1.2mm Ceramic SMD Crystal
logo
Advanced Crystal Techno...
TWC912 ACT-TWC912 Datasheet
225Kb / 2P
   2.0 x 1.2mm Watch crystal
1/02/2017
logo
Transko Electronics, In...
CS53B TRANSKO-CS53B Datasheet
255Kb / 1P
   MINIATURE CERAMIC SMD CRYSTAL (5.0 x 3.2 x 1.2mm)
Rev 6: 02-07-2022
logo
TAITIEN ELECTRONICS CO....
AT-0023-XZ TAITIEN-AT-0023-XZ Datasheet
255Kb / 1P
   2.0 x 1.6 mm SMD Crystal
logo
IQD Frequency Products ...
IQXO-98X IQD-IQXO-98X Datasheet
306Kb / 7P
   1.6 x 1.2mm crystal oscillator in a ceramic package with a seam sealed metal lid, hermetically sealed
logo
Advanced Crystal Techno...
752-SMX-2 ACT-752-SMX-2 Datasheet
232Kb / 2P
   7.0 x 5.0mm Crystal unit
1/02/2017
753-SMX-4 ACT-753-SMX-4 Datasheet
236Kb / 2P
   7.0 x 5.0mm Crystal unit
1/02/2017
2016-SMX-4 ACT-2016-SMX-4 Datasheet
198Kb / 2P
   2.0 x 1.6mm crystal unit
01/2/2017
2520H-SMX-4 ACT-2520H-SMX-4 Datasheet
178Kb / 1P
   2.5 x 2.0mm Crystal unit
1/2/2017
More results



Link URL



Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com