| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
L9680 Arkusz danych(PDF) 228 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
L9680 Arkusz danych(HTML) 228 Page - STMicroelectronics |
|
228 / 277 page ![]() Electrical characteristics L9680 228/277 DocID029257 Rev 1 11 TFLT_WAKEUP Wakeup deglitch filter time - 0.95 1.05 1.15 ms 12 TLATCH_WAKEUP Wakeup latch time - 9.7 10.8 11.9 ms 13 TPWRUP Power-up Delay Time – Wake-up to RESET released -- - 10 ms Table 21. Configuration and control AC specifications (continued) No Symbol Parameter Conditions Min Typ Max Unit |