Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
0-0519024-2 Arkusz danych(PDF) 5 Page - TE Connectivity Ltd |
|
|
0-0519024-2 Arkusz danych(HTML) 5 Page - TE Connectivity Ltd |
5 / 11 page Matrize PN 0-539956-2 411-18265 / Rev. A1 Die Set PN 0-539956-2 411-18265 / Rev. A1 Seite / Page 5 of 11 5. Drücken Sie die Zangengriffe langsam zusam- men, so daß die Matrizen aneinandergefügt und ausgerichtet werden. Drücken Sie die Zangen- griffe bis zum fünften (5.) 'Klick' zusammen und ziehen Sie dann die beiden Matrizen-Be- festigungsschrauben fest. 6. Befestigen Sie die Positioniereinheit auf der fest- stehenden Crimpbacke mit der entsprechenden Sechskantmutter. 7. Befestigen Sie den Kontaktpositionierer auf der beweglichen Crimpbacke, indem Sie die Sechskantmutter festziehen. 8. Prüfen Sie die Crimphöhen. Justieren Sie, wenn nötig wie beschrieben unter Kap. 6. Matrizen - Ausbau 1. Für den Ausbau des Matrizensatzes schließen Sie die Zange bis der Ratschenmechanismus auslöst und die Zangengriffe (ganz) öffnen. Lösen und entfernen Sie die Sechskantmutter und die beiden Matrizen-Befestigungsschrauben und schieben Sie die Matrizen aus den Crimpbacken. 4 Crimpverfahren HINWEIS Die Crimp-Handzange bietet eine Einstell- möglichkeit der Crimphöhe. Die Crimphöhe muß zu Anfang, wie nachfolgend spezifiziert (Tabelle) und beschrieben, überprüft werden, bevor gewünschte Kontakte und Leitungs- größen verarbeitet werden. Wählen Sie eine Leitung mit spezifizierter Größe und Isolationsdurchmesser (Bild 1). Entfernen Sie die Isolation um die angegebene Länge ohne die Draht- litzen zu verbiegen oder zu beschädigen. Wählen Sie einen passenden Kontakt, und bestimmen Sie die korrekte Kontaktaufnahme entsprechend der Markie- rungen (Leitungsgröße) auf der Zange. Verfahren Sie nun wie folgt: 1. Halten Sie die Crimpzange so, daß die Rückseite der Zange (Leitungsseite) zu Ihnen zeigt. Drücken Sie die Zangengriffe zusammen und lassen Sie die Zange vollständig öffnen. 2. Halten Sie den Kontakt im Kontaktierbereich fest und schieben Sie ihn von der Zangenvorderseite in die Zange. 5. Slowly close the tool handles, allowing the dies to mate and/or align. Continue closing the tool handles until the rachet makes the fifth "click," then tighten both die retention screws until snug. 6. Install the locator assembly on the stationary jaw and tighten the hex nut 7. Install the contact locator on the movable jaw, and tighten hex nut. 8. Check the crimp heights. If necessary, adjust it as described in Chap. 6. Die - removal 1. To remove the die assembly, close the tool handles until the ratchet releases, and allow the handles to open fully. Loosen and remove the die retention screws and slide the dies out of the tool jaws. 4 Crimping procedure NOTE This tool is provided with a crimp adjustment feature. Initially, the crimp height should be verified as specified in Figure 3. Refer to Section 5, CRIMP HEIGHT INSPECTION, and Section 6, CRIMP HEIGHT ADJUST- MENT, to verify crimp height before using the tool to crimp desired contacts and wire sizes. Refer to the table in Figure 1 and select wire of the specified size and insulation diameter. Strip the wire to the length indicated in Figure 1, taking care not to bend or to damage the wire strands. Choose a fitting contact and identify the appropriate crimp section according to the wire size marking on the tool. Refer to Figure 2 and proceed as follows: 1. Hold the tool so that the back (wire side) is facing you. Squeeze tool handles together and allow them to open fully. 2. Holding the contact by the mating end, insert the contact - insulation barrel first - through the front of the tool and into the appropriate crimp section. |
Podobny numer części - 0-0519024-2 |
|
Podobny opis - 0-0519024-2 |
|
|
Link URL |
Polityka prywatności |
ALLDATASHEET.PL |
Czy Alldatasheet okazała się pomocna? [ DONATE ] |
O Alldatasheet | Reklama | Kontakt | Polityka prywatności | Linki | Lista producentów All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |