| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
STM32MP157FAC1T Arkusz danych(PDF) 111 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32MP157FAC1T Arkusz danych(HTML) 111 Page - STMicroelectronics |
|
111 / 260 page ![]() Port D PD0 UART4_RX FDCAN1_RX SDMMC3_CMD DFSDM1_ DATIN7 FMC_AD2/ FMC_D2 - - EVENTOUT PD1 UART4_TX FDCAN1_TX SDMMC3_D0 DFSDM1_ CKIN7 FMC_AD3/ FMC_D3 - - EVENTOUT PD2 UART5_RX - - - SDMMC1_CMD DCMI_D11 - EVENTOUT PD3 SDMMC1_ D123DIR SDMMC2_D7 SDMMC2_ D123DIR SDMMC1_D7 FMC_CLK DCMI_D5 LCD_G7 EVENTOUT PD4 - - SDMMC3_D1 DFSDM1_ CKIN0 FMC_NOE - - EVENTOUT PD5 - - SDMMC3_D2 - FMC_NWE - - EVENTOUT PD6 ---- FMC_NWAIT DCMI_D10 LCD_B2 EVENTOUT PD7 - SPDIFRX_IN1 SDMMC3_D3 - FMC_NE1 - - EVENTOUT PD8 - SPDIFRX_IN2 - - FMC_AD13/ FMC_D13 - LCD_B7 EVENTOUT PD9 ---- FMC_AD14/ FMC_D14 DCMI_HSYNC LCD_B0 EVENTOUT Table 9. Alternate function AF8 to AF15(1) (continued) Port AF8 AF9 AF10 AF11 AF12 AF13 AF14 AF15 SPI6/SAI2/ USART3/ UART4/5/8/ SDMMC1/2/ SPDIFRX FDCAN1/2/ TIM13/14/ QUADSPI/ SDMMC2/3/ LCD/SPDIFRX SAI2/4/ QUADSPI/ FMC/ SDMMC2/3/ OTG_FS/ OTG_HS DFSDM1/ QUADSPI/ SDMMC1/ MDIOS/ETH1/ DSI SAI4/UART5/ FMC/SDMMC1/ MDIOS UART7/DCMI/ LCD/DSI/RNG UART5/LCD SYS |