| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
STM32L072VZ Arkusz danych(PDF) 129 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32L072VZ Arkusz danych(HTML) 129 Page - STMicroelectronics |
|
129 / 160 page ![]() DS10689 Rev 5 129/160 STM32L072xx Package information 155 7.3 LQFP64 package information Figure 47. LQFP64 - 64-pin, 10 x 10 mm low-profile quad flat package outline 1. Drawing is not to scale. Table 84. LQFP64 - 64-pin, 10 x 10 mm low-profile quad flat package mechanical data Symbol millimeters inches(1) Min Typ Max Min Typ Max A - - 1.600 - - 0.0630 A1 0.050 - 0.150 0.0020 - 0.0059 A2 1.350 1.400 1.450 0.0531 0.0551 0.0571 b 0.170 0.220 0.270 0.0067 0.0087 0.0106 c 0.090 - 0.200 0.0035 - 0.0079 D - 12.000 - - 0.4724 - D1 - 10.000 - - 0.3937 - D3 - 7.500 - - 0.2953 - E - 12.000 - - 0.4724 - E1 - 10.000 - - 0.3937 - 5W_ME_V3 SEATING PLANE ccc C b C L L1 K IDENTIFICATION PIN 1 D D1 D3 e 1 16 17 32 33 48 49 64 GAUGE PLANE 0.25 mm |