| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
STM8AF/P6389 Arkusz danych(PDF) 101 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM8AF/P6389 Arkusz danych(HTML) 101 Page - STMicroelectronics |
|
101 / 116 page ![]() DocID031156 Rev 1 101/116 STM8AF6388 Package information 114 11.4 LQFP32 package information Figure 54. LQFP32 - 32-pin, 7 x 7 mm low-profile quad flat package outline 1. Drawing is not to scale. D D1 D3 1 8 9 16 17 24 25 32 L1 L K GAUGE PLANE 0.25 mm SEATING PLANE C PIN 1 IDENTIFICATION ccc C 5V_ME_V2 e |