| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
PIC16F688-E/SLSQTP Arkusz danych(PDF) 174 Page - Microchip Technology |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
PIC16F688-E/SLSQTP Arkusz danych(HTML) 174 Page - Microchip Technology |
|
174 / 202 page ![]() © 2007 Microchip Technology Inc. DS41203D-page 172 PIC16F688 FIGURE 15-18: MAXIMUM WDT IPD vs. VDD OVER TEMPERATURE FIGURE 15-19: WDT PERIOD vs. VDD OVER TEMPERATURE 0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 2.0V 2.5V 3.0V 3.5V 4.0V 4.5V 5.0V 5.5V VDD (V) Max. 125°C Max. 85°C Minimum Typical 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 VDD (V) Typical: Statistical Mean @25°C Maximum: Mean + 3 σ Max. (125°C) Max. (85°C) Maximum: Mean + 3 σ (-40°C to 125°C) |