Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

L9663 Arkusz danych(PDF) 103 Page - STMicroelectronics

Numer części L9663
Szczegółowy opis  Automotive PSI5 Transceiver IC
PDF  106 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Strona internetowa  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

L9663 Arkusz danych(HTML) 103 Page - STMicroelectronics

Back Button L9663 Datasheet HTML 98Page - STMicroelectronics L9663 Datasheet HTML 99Page - STMicroelectronics L9663 Datasheet HTML 100Page - STMicroelectronics L9663 Datasheet HTML 101Page - STMicroelectronics L9663 Datasheet HTML 102Page - STMicroelectronics L9663 Datasheet HTML 103Page - STMicroelectronics L9663 Datasheet HTML 104Page - STMicroelectronics L9663 Datasheet HTML 105Page - STMicroelectronics L9663 Datasheet HTML 106Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 103 / 106 page
background image
DS11401 Rev 6
103/106
L9663
Package information
105
L
0.50
0.60
0.70
N
28 (pins)
Table 29. VFQFPN-28 (5x5x1.0 mm) package mechanical data (continued)
Ref
Dimensions (mm)
Min.
Typ.
Max.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More