| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
STA1085 Arkusz danych(PDF) 121 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STA1085 Arkusz danych(HTML) 121 Page - STMicroelectronics |
|
121 / 127 page ![]() DS13319 Rev 2 121/127 STA108x, STA109x Ballout 126 Figure 39. STA109x Ballout (bottom left) diagram L I2S0_BC LK I2S0_FS UART0_ CTS UART0_ RTS VDD VDD_IO GND GND GND GND M GPIO30 GPIO33 GPIO32 GPIO31 VDD VDD_IO VDD_IO VDD_IO VDD_IO VDD_IO N SPI0_SC K SPI0_SS SPI0_RX D SPI0_TX D VDD VDD VDD_IO VDD_IO VDD_IO VDD P S_GPIO 7 S_GPIO 6 S_GPIO 5 S_GPIO 4 GPIO14 7 GPIO14 9 GPIO15 1 GPIO15 3 GPIO11 4 GPIO11 0 R GPIO22 GPIO23 GPIO24 GPIO25 GPIO14 8 GPIO14 2 GPIO15 2 GPIO15 4 GPIO11 5 GPIO11 1 T JTAG_T DI JTAG_T DO JTAG_T CK JTAG_T MS GPIO14 1 GPIO13 9 GPIO13 7 GPIO14 5 GPIO11 6 GPIO11 2 U GPIO76 JTAG_T RSTn GPIO14 4 GPIO14 3 GPIO15 0 GPIO14 0 GPIO13 8 GPIO14 6 GPIO10 6 GPIO11 3 V GPIO77 GPIO78 GPIO80 GPIO74 GPIO84 GPIO82 GPIO86 GPIO50 GPIO64 GPIO62 W GND GPIO79 GPIO75 GPIO73 GPIO81 GPIO83 GPIO51 GPIO54 GPIO63 GPIO61 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |