| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
L99MH98 Arkusz danych(PDF) 136 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
L99MH98 Arkusz danych(HTML) 136 Page - STMicroelectronics |
|
136 / 147 page ![]() Table 231. VFQFN48L (7x7x0.9 mm exp. pad down) package mechanical data Symbol Dimensions in mm Min. Typ. Max. A 0.80 0.90 1.00 A1 0.00 0.02 0.05 A2 0.2 REF A3 0.10 - - b 0.20 0.25 0.30 D - 7.00 - D2 5.30 5.40 5.50 e - 0.5 - E - 7.00 - E2 5.30 5.40 5.50 L 0.45 0.50 0.55 L1 0.35 - - k 0.25 - - N 48 Tolerance of form and position aaa 0.15 bbb 0.10 ccc 0.08 ddd 0.05 eee 0.10 fff 0.10 REF - L99MH98 Package information DS14611 - Rev 3 page 136/147 |