| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
H8/3003 Arkusz danych(PDF) 574 Page - Renesas Technology Corp |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
H8/3003 Arkusz danych(HTML) 574 Page - Renesas Technology Corp |
|
574 / 715 page ![]() Table A-1 Instruction Set (cont) Condition Code Mnemonic Operation I H N Z V C MOV.W @aa:24, Rd W @aa:24 → Rd16 6 — — ¤¤ 0— 8 MOV.W Rs, @ERd W Rs16 → @ERd 2 — — ¤¤ 0— 4 MOV.W Rs, @(d:16, W Rs16 → @(d:16, ERd) 4 — — ¤¤ 0— 6 ERd) MOV.W Rs, @(d:24, W Rs 16 → @(d:24, ERd) 8 — — ¤¤ 0— 10 ERd) MOV.W Rs, @–ERd W ERd32–2 → ERd32 2 — — ¤¤ 0— 6 Rs16 → @ERd MOV.W Rs, @aa:16 W Rs16 → @aa:16 4 — — ¤¤ 0— 6 MOV.W Rs, @aa:24 W Rs16 → @aa:24 6 — — ¤¤ 0— 8 MOV.L #xx:32, Rd L #xx:32 → Rd32 6 — — ¤¤ 0— 6 MOV.L ERs, ERd L ERs32 → ERd32 2 — — ¤¤ 0— 2 MOV.L @ERs, ERd L @ERs → ERd32 4 — — ¤¤ 0— 8 MOV.L @(d:16, ERs), L @(d:16, ERs) → ERd32 6 — — ¤¤ 0— 10 ERd MOV.L @(d:24, ERs), L @(d:24, ERs) → ERd32 10 — — ¤¤ 0— 14 ERd MOV.L @ERs+, ERd L @ERs → ERd32 4 — — ¤¤ 0— 10 ERs32+4 → ERs32 MOV.L @aa:16, ERd L @aa:16 → ERd32 6 — — ¤¤ 0— 10 MOV.L @aa:24, ERd L @aa:24 → ERd32 8 — — ¤¤ 0— 12 MOV.L ERs, @ERd L ERs32 → @ERd 4 — — ¤¤ 0— 8 MOV.L ERs, @(d:16, L ERs32 → @(d:16, ERd) 6 — — ¤¤ 0— 10 ERd) MOV.L ERs, @(d:24, L ERs32 → @(d:24, ERd) 10 — — ¤¤ 0— 14 ERd) MOV.L ERs, @–ERd L ERd32–4 → ERd32 4 — — ¤¤ 0— 10 ERs32 → @ERd MOV.L ERs, @aa:16 L ERs32 → @aa:16 6 — — ¤¤ 0— 10 MOV.L ERs, @aa:24 L ERs32 → @aa:24 8 — — ¤¤ 0— 12 POP.W Rn W @SP → Rn16 2 — — ¤¤ 0— 6 SP+2 → SP POP.L ERn L @SP → ERn32 4 — — ¤¤ 0— 10 SP+4 → SP Addressing Mode and Instruction Length (bytes) No. of States *1 556 |