| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
H8/3028F Arkusz danych(PDF) 913 Page - Renesas Technology Corp |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
H8/3028F Arkusz danych(HTML) 913 Page - Renesas Technology Corp |
|
913 / 923 page ![]() Rev. 2.00, 09/03, page 883 of 890 Package Code JEDEC JEITA Mass (reference value) TFP-100B — Conforms 0.5 g *Dimension including the plating thickness Base material dimension 16.0 ± 0.2 14 0.08 0.10 0.5 ± 0.1 0 ° − 8° 75 51 125 76 100 26 50 M *0.22 ± 0.05 1.0 1.0 0.20 ± 0.04 Unit: mm Figure G.2 Package Dimensions (TFP-100B) |