| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
AX2000-1CS896M Arkusz danych(PDF) 117 Page - Actel Corporation |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AX2000-1CS896M Arkusz danych(HTML) 117 Page - Actel Corporation |
|
117 / 226 page ![]() Axcelerator Family FPGAs v2.7 3-11 VCCIB2 K19 VCCIB2 L19 VCCIB2 M18 VCCIB2 M19 VCCIB2 N18 VCCIB3 AD25 VCCIB3 AD26 VCCIB3 AD27 VCCIB3 R18 VCCIB3 T18 VCCIB3 T19 VCCIB3 U19 VCCIB3 V19 VCCIB4 AE24 VCCIB4 AF24 VCCIB4 AG24 VCCIB4 V15 VCCIB4 V16 VCCIB4 W16 VCCIB4 W17 VCCIB4 W18 VCCIB5 AE4 VCCIB5 AF4 VCCIB5 AG4 VCCIB5 V12 VCCIB5 V13 VCCIB5 W10 VCCIB5 W11 VCCIB5 W12 VCCIB6 AD1 VCCIB6 AD2 VCCIB6 AD3 VCCIB6 R10 VCCIB6 T10 VCCIB6 T9 VCCIB6 U9 VCCIB6 V9 VCCIB7 D1 729-Pin PBGA AX1000 Function Pin Number VCCIB7 D2 VCCIB7 D3 VCCIB7 K9 VCCIB7 L9 VCCIB7 M10 VCCIB7 M9 VCCIB7 N10 VCOMPLA B13 VCOMPLB A14 VCOMPLC A15 VCOMPLD J15 VCOMPLE AG15 VCOMPLF W15 VCOMPLG AC14 VCOMPLH W13 VPUMP D24 729-Pin PBGA AX1000 Function Pin Number |