| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
ST7LITE29F2 Arkusz danych(PDF) 116 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ST7LITE29F2 Arkusz danych(HTML) 116 Page - STMicroelectronics |
|
116 / 166 page ![]() Instruction set ST7LITE20F2 ST7LITE25F2 ST7LITE29F2 116/166 Doc ID 8349 Rev 5 BCP Bit compare A, memory tst (A . M) A M −− NZ − BRES Bit reset bres Byte, #3 M − −−− −− BSET Bit set bset Byte, #3 M − −−− −− BTJF Jump if bit is false (0) btjf Byte, #3, Jmp1 M − −−− − C BTJT Jump if bit is true (1) btjt Byte, #3, Jmp1 M − −−− − C CALL Call sub-routine − − − −−− −− CALLR Call sub-routine relative − − − −−− −− CLR Clear − reg, M −− − 01 − CP Arithmetic Compare − reg M −− NZC CPL One Complement A = FFH-A reg, M −− − NZ 1 DEC Decrement dec Y reg, M −− − NZ − HALT HALT −− − − 0 −− − IRET Interrupt routine return Pop CC, A, X, PC −− HI N Z C INC Increment inc X reg, M −− − NZ − JP Absolute Jump jp [TBL.w] − − −−− −− JRA Jump relative always − − − −−− −− JRT Jump relative − − − −−− −− JRF Never jump jrf * − − −−− −− JRIH Jump if ext. interrupt = 1 − − − −−− −− JRIL Jump if ext. interrupt = 0 − − − −−− −− JRH Jump if H = 1 H = 1 ? − − −−− −− JRNH Jump if H = 0 H = 0 ? − − −−− −− JRM Jump if I1:0 = 11 I = 1 ? − − −−− −− JRNM Jump if I1:0 <> 11 I = 0 ? − − −−− −− JRMI Jump if N = 1 (minus) N = 1 ? − − −−− −− JRPL Jump if N = 0 (plus) N = 0 ? − − −−− −− JREQ Jump if Z = 1 (equal) Z = 1 ? − − −−− −− JRNE Jump if Z = 0 (not equal) Z = 0 ? − − −−− −− JRC Jump if C = 1 C = 1 ? − − −−− −− JRNC Jump if C = 0 C = 0 ? − − −−− −− JRULT Jump if C = 1 Unsigned < − − −−− −− JRUGE Jump if C = 0 Jmp if unsigned >= − − −−− −− JRUGT Jump if (C + Z = 0) Unsigned > − − −−− −− JRULE Jump if (C + Z = 1) Unsigned <= − − −−− −− LD Load dst <= src reg, M M, reg −− NZ − Table 56. Instruction set overview (continued) Mnemo Description Function/example Dst Src H I N Z C |