| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
AX250 Arkusz danych(PDF) 199 Page - Microsemi Corporation |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AX250 Arkusz danych(HTML) 199 Page - Microsemi Corporation |
|
199 / 262 page ![]() Axcelerator Family FPGAs Re vi s i on 18 3 - 73 IO51PB1F4 J20 IO52NB1F4 B20 IO52PB1F4 A20 IO53NB1F4 F20 IO53PB1F4 E20 IO54NB1F5 B21 IO54PB1F5 A21 IO55NB1F5 K21 IO55PB1F5 J21 IO56NB1F5 D21 IO56PB1F5 C21 IO57NB1F5 G22 IO57PB1F5 G21 IO58NB1F5 E22 IO58PB1F5 E21 IO59NB1F5 D22 IO59PB1F5 C22 IO60NB1F5 B23 IO60PB1F5 A23 IO61NB1F5 H22 IO61PB1F5 H21 IO62NB1F5 C24 IO62PB1F5 C23 IO63NB1F5 F23 IO63PB1F5 F22 IO64NB1F6 B24 IO64PB1F6 A24 IO65NB1F6 J22 IO65PB1F6 K22 IO66NB1F6 B25 IO66PB1F6 A25 IO67NB1F6 K23 IO67PB1F6 J23 IO68NB1F6 F24 IO68PB1F6 E24 FG1152 AX2000 Function Pin Number IO69NB1F6 C27 IO69PB1F6 C26 IO70NB1F6 H24 IO70PB1F6 G24 IO71NB1F6 H23 IO71PB1F6 G23 IO72NB1F6 B28 IO72PB1F6 A28 IO73NB1F6 E26 IO73PB1F6 E25 IO74NB1F6 F26 IO74PB1F6 F25 IO75NB1F6 K25 IO75PB1F6 K24 IO76NB1F7 D27 IO76PB1F7 D26 IO77NB1F7 B29 IO77PB1F7 A29 IO78NB1F7 D28 IO78PB1F7 C28 IO79NB1F7 H25 IO79PB1F7 G25 IO80NB1F7 F27 IO80PB1F7 E27 IO81NB1F7 J25 IO81PB1F7 J24 IO82NB1F7 D29 IO82PB1F7 C29 IO83NB1F7 H26 IO83PB1F7 G26 IO84NB1F7 F28 IO84PB1F7 E28 IO85NB1F7 H27 IO85PB1F7 G27 Bank 2 FG1152 AX2000 Function Pin Number IO86NB2F8 J28 IO86PB2F8 J27 IO87NB2F8 M25 IO87PB2F8 L25 IO88NB2F8 L26 IO88PB2F8 K26 IO89NB2F8 G31 IO89PB2F8 F31 IO90NB2F8 H29 IO90PB2F8 G29 IO91NB2F8 K28 IO91PB2F8 K27 IO92NB2F8 J30 IO92PB2F8 H30 IO93NB2F8 L28 IO93PB2F8 L27 IO94NB2F8 K29 IO94PB2F8 J29 IO95NB2F8 K31 IO95PB2F8 J31 IO96NB2F9 J32 IO96PB2F9 H32 IO97NB2F9 M27 IO97PB2F9 M26 IO98NB2F9 L30 IO98PB2F9 K30 IO99NB2F9 N25 IO99PB2F9 N26 IO100NB2F9 M29 IO100PB2F9 L29 IO101NB2F9 L33 IO101PB2F9 L32 IO102NB2F9 K34 IO102PB2F9 K33 IO103NB2F9 N28 FG1152 AX2000 Function Pin Number |