| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
AX500 Arkusz danych(PDF) 182 Page - Microsemi Corporation |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AX500 Arkusz danych(HTML) 182 Page - Microsemi Corporation |
|
182 / 262 page ![]() Package Pin Assignments 3- 56 R e v i sio n 1 8 IO155NB4F14 AC17 IO155PB4F14 AB17 IO156NB4F14 AK19 IO156PB4F14 AJ19 IO157NB4F14 AE17 IO157PB4F14 AD17 IO158NB4F14 AJ17 IO158PB4F14 AJ18 IO159NB4F14/CLKEN AG18 IO159PB4F14/CLKEP AH18 IO160NB4F14/CLKFN AG16 IO160PB4F14/CLKFP AG17 Bank 5 IO161NB5F15/CLKGN AG14 IO161PB5F15/CLKGP AG15 IO162NB5F15/CLKHN AG13 IO162PB5F15/CLKHP AH13 IO163NB5F15 AE14 IO163PB5F15 AD14 IO164NB5F15 AJ12 IO164PB5F15 AJ13 IO165NB5F15 AB14 IO165PB5F15 AC15 IO166NB5F15 AK11 IO166PB5F15 AK12 IO167NB5F15 AB13 IO167PB5F15 AC14 IO168NB5F15 AH11 IO168PB5F15 AH12 IO169NB5F15 AD13 IO169PB5F15 AC13 IO170NB5F15 AJ10 IO170PB5F15 AJ11 IO171NB5F16 AG11 IO171PB5F16 AG12 FG896 AX1000 Function Pin Number IO172NB5F16 AK9 IO172PB5F16 AK10 IO173NB5F16 AE12 IO173PB5F16 AE13 IO174NB5F16 AG9 IO174PB5F16 AG10 IO175NB5F16 AE11 IO175PB5F16 AF11 IO176NB5F16 AH8 IO176PB5F16 AH9 IO177NB5F16 AC12 IO177PB5F16 AD12 IO178NB5F16 AJ7 IO178PB5F16 AJ8 IO179NB5F16 AF9 IO179PB5F16 AF10 IO180NB5F16 AE9 IO180PB5F16 AE10 IO181NB5F17 AC11 IO181PB5F17 AD11 IO182NB5F17 AK6 IO182PB5F17 AK7 IO183NB5F17 AF8 IO183PB5F17 AG8 IO184NB5F17 AG7 IO184PB5F17 AH7 IO185NB5F17 AC10 IO185PB5F17 AD10 IO186NB5F17 AJ5 IO186PB5F17 AJ6 IO187NB5F17 AE7 IO187PB5F17 AE8 IO188NB5F17 AF6 IO188PB5F17 AF7 IO189NB5F17 AD8 FG896 AX1000 Function Pin Number IO189PB5F17 AD9 IO190NB5F17 AH6 IO190PB5F17 AG6 IO191NB5F17 AG5 IO191PB5F17 AH5 IO192NB5F17 AC8 IO192PB5F17 AC9 Bank 6 IO193NB6F18 AB7 IO193PB6F18 AC7 IO194NB6F18 AD5 IO194PB6F18 AE5 IO195NB6F18 AB6 IO195PB6F18 AC6 IO196NB6F18 AE4 IO196PB6F18 AF4 IO197NB6F18 AA8 IO197PB6F18 AB8 IO198NB6F18 AF3 IO198PB6F18 AG3 IO199NB6F18 AC4 IO199PB6F18 AD4 IO200NB6F18 AB5 IO200PB6F18 AC5 IO201NB6F18 Y7 IO201PB6F18 AA7 IO202NB6F18 AD3 IO202PB6F18 AE3 IO203NB6F19 Y6 IO203PB6F19 AA6 IO204NB6F19 Y5 IO204PB6F19 AA5 IO205NB6F19 W8 IO205PB6F19 Y8 IO206NB6F19 AA4 FG896 AX1000 Function Pin Number |