| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
AX2000 Arkusz danych(PDF) 183 Page - Microsemi Corporation |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AX2000 Arkusz danych(HTML) 183 Page - Microsemi Corporation |
|
183 / 262 page ![]() Axcelerator Family FPGAs Re vi s i on 18 3 - 57 IO206PB6F19 AB4 IO207NB6F19 W6 IO207PB6F19 W7 IO208NB6F19 AB3 IO208PB6F19 AC3 IO209NB6F19 V8 IO209PB6F19 V9 IO210NB6F19 AA2 IO210PB6F19 AA1 IO211NB6F19 V5 IO211PB6F19 W5 IO212NB6F19 Y3 IO212PB6F19 Y4 IO213NB6F19 V7 IO213PB6F19 V6 IO214NB6F20 W3 IO214PB6F20 W4 IO215NB6F20 U8 IO215PB6F20 U9 IO216NB6F20 W1 IO216PB6F20 W2 IO217NB6F20 U7 IO217PB6F20 U6 IO218NB6F20 U4 IO218PB6F20 V4 IO219NB6F20 T5 IO219PB6F20 U5 IO220NB6F20 U3 IO220PB6F20 V3 IO221NB6F20 T8 IO221PB6F20 T9 IO222NB6F20 U2 IO222PB6F20 V2 IO223NB6F20 T7 IO223PB6F20 T6 FG896 AX1000 Function Pin Number IO224NB6F20 R2 IO224PB6F20 T2 Bank 7 IO225NB7F21 R7 IO225PB7F21 R6 IO226NB7F21 R4 IO226PB7F21 R5 IO227NB7F21 R8 IO227PB7F21 R9 IO228NB7F21 P1 IO228PB7F21 R1 IO229NB7F21 P9 IO229PB7F21 P8 IO230NB7F21 N2 IO230PB7F21 P2 IO231NB7F21 P7 IO231PB7F21 P6 IO232NB7F21 N3 IO232PB7F21 P3 IO233NB7F21 P4 IO233PB7F21 P5 IO234NB7F21 L1 IO234PB7F21 M1 IO235NB7F21 M4 IO235PB7F21 N4 IO236NB7F22 N7 IO236PB7F22 N6 IO237NB7F22 N8 IO237PB7F22 N9 IO238NB7F22 M5 IO238PB7F22 N5 IO239NB7F22 L2 IO239PB7F22 M2 IO240NB7F22 L3 IO240PB7F22 M3 FG896 AX1000 Function Pin Number IO241NB7F22 M8 IO241PB7F22 M7 IO242NB7F22 K4 IO242PB7F22 L4 IO243NB7F22 L6 IO243PB7F22 M6 IO244NB7F22 K5 IO244PB7F22 L5 IO245NB7F22 J4 IO245PB7F22 J3 IO246NB7F22 G2 IO246PB7F22 H2 IO247NB7F23 L8 IO247PB7F23 L7 IO248NB7F23 G3 IO248PB7F23 H3 IO249NB7F23 G4 IO249PB7F23 H4 IO250NB7F23 J6 IO250PB7F23 K6 IO251NB7F23 H5 IO251PB7F23 J5 IO252NB7F23 F2 IO252PB7F23 F1 IO253NB7F23 K8 IO253PB7F23 K7 IO254NB7F23 F4 IO254PB7F23 F3 IO255NB7F23 G6 IO255PB7F23 H6 IO256NB7F23 F5 IO256PB7F23 G5 IO257NB7F23 H7 IO257PB7F23 J7 Dedicated I/O FG896 AX1000 Function Pin Number |