| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
PIIX Arkusz danych(PDF) 116 Page - Intel Corporation |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
PIIX Arkusz danych(HTML) 116 Page - Intel Corporation |
|
116 / 122 page ![]() 82371FB (PIIX) AND 82371SB (PIIX3) E 116 Name Pin # Type VCC 54 V VCC 78 V VCC 103 V VCC 104 V VCC (PIIX) VCC3 (PIIX3) 130 V VCC 157 V VCC 158 V VCC 169 V VCC 183 V VCC 196 V VCC 207 V VCC 208 V VSS 1 V VSS 2 V VSS 26 V VSS 42 V Name Pin # Type VSS 51 V VSS 52 V VSS 65 V VSS 79 V VSS 105 V VSS 106 V VSS 131 V VSS 133 V VSS 155 V VSS 156 V VSS 170 V VSS 182 V VSS 195 V XDIR 141 I XOE# 140 O ZEROWS# 15 I |