| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
AN3350 Arkusz danych(PDF) 156 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AN3350 Arkusz danych(HTML) 156 Page - STMicroelectronics |
|
156 / 185 page ![]() Pragmas for diagnostic messages AN3350 156/185 Doc ID 018512 Rev 2 Example 111 Suppressing unused variable warnings void func(void) { int i, temp, error; #pragma unused (i, temp) /* Do not warn that i and temp */ error = do_something(); /* are not used */ } By default, this pragma is off. |