Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
0-0519024-2 Arkusz danych(PDF) 4 Page - TE Connectivity Ltd |
|
|
0-0519024-2 Arkusz danych(HTML) 4 Page - TE Connectivity Ltd |
4 / 11 page Matrize PN 539 952-2 411-18140 / Rev. A1 Die Set PN 539 952-2 411-18140 / Rev. A1 Seite / Page 4 of 11 3 Matrizen, Ein- und Ausbau 3 Die Installation and removal Bild / Figure 2 Matrizen - Einbau 1. Öffnen Sie die Zangengriffe und entfernen Sie die beiden Befestigungsschrauben aus den Crimp- backen. 2. Positionieren Sie die Crimper-Matrize für Draht- und Isolationscrimp in der feststehenden Crimp- backe, so daß die Abschrägungen nach außen zeigen. 3. Drehen Sie eine Matrizen-Befestigungsschraube (M4x25) durch Backe und Matrize, ziehen Sie aber die Schraube noch nicht fest. 4. Positionieren Sie die untere Matrize in der beweg- lichen Crimpbacke der Handzange. Drehen Sie eine Matrizen-Befestigungsschraube (M4x16) durch Backe und Matrize, ziehen Sie die Schrau- be aber noch nicht fest. HINWEIS Der Ratschenmechanismus der Handzange besitzt Raststufen, die beim Schließen der Zangengriffe sieben hörbare 'Klicks' ergeben. Beim sechsten (6.) 'Klick' wird der Ratschen- mechanismus ausgelöst (geöffnet). Die - Installation 1. Open the tool handles and remove the two die retaining screws from the tool jaws. 2. Move the wire and insulation crimper dies, with the chamfers facing the front of the stationary jaws. 3. Insert a die retention screw (M4x25) through the jaw and die and tighten the screw so that the die is held in place, but do not tighten the screw completely at this point. 4. Place the lower die in the moving jaw of the tool frame. Install a die retention screw (M4x16) through the jaw and die and tighten the screw so that the die is held in place, but do not tighten the screw completely at this point. NOTE The ERGOCRIMP tool ratchet has detents that are audible as seven "clicks" as the handles are closed. The ratchet releases on the sixth "click". Untere Matrize Lower die Sechskantmutter Nut Positioniereinheit Locator assembly Kontaktstütze Contact support Feststehende Crimpbacke Stationary jaws Stellschraube für Kontaktstütze Adjustment screw for contact support Matrizen- befestigungs- schrauben Die retaining screws Abschrägung Chamfer Obere Matrize Upper die Kontaktabstützung Contact guide Zangenrückseite Back of Tool |
Podobny numer części - 0-0519024-2 |
|
Podobny opis - 0-0519024-2 |
|
|
Link URL |
Polityka prywatności |
ALLDATASHEET.PL |
Czy Alldatasheet okazała się pomocna? [ DONATE ] |
O Alldatasheet | Reklama | Kontakt | Polityka prywatności | Linki | Lista producentów All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |