| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
UPSD323X Arkusz danych(PDF) 173 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
UPSD323X Arkusz danych(HTML) 173 Page - STMicroelectronics |
|
173 / 176 page ![]() 173/176 µPSD323X Table 143. TQFP80 – 80-lead Plastic Quad Flatpack Package Mechanical Data Symb mm inches Typ Min Max Typ Min Max A – – 1.60 – – 0.063 A1 – 0.05 0.15 – 0.002 0.006 A2 1.40 1.35 1.45 0.055 0.053 0.057 b 0.22 0.17 0.27 0.009 0.007 0.011 c – 0.09 0.20 – 0.004 0.008 D 14.00 – – 0.551 – – D1 12.00 – – 0.472 – – D2 9.50 – – 0.374 – – E 14.00 – – 0.473 – – E1 12.00 – – 0.394 – – E2 9.50 – – 0.374 – – e 0.50 – – 0.020 – – L 0.60 0.45 0.75 0.024 0.018 0.030 L1 1.00 – – 0.039 – – α 3.5 0 ° 7 ° 3.5 0 ° 7 ° n80 80 Nd 20 20 Ne 20 20 CP – – 0.08 – – 0.003 |