| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
STM32F078CB Arkusz danych(PDF) 112 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32F078CB Arkusz danych(HTML) 112 Page - STMicroelectronics |
|
112 / 120 page ![]() Package information STM32F078CB, STM32F078RB, STM32F078VB 112/120 DocID026006 Rev 4 Figure 49. Recommended footprint for UFQFPN48 package 1. Dimensions are expressed in millimeters. Table 75. UFQFPN48 package mechanical data Symbol millimeters inches(1) 1. Values in inches are converted from mm and rounded to 4 decimal digits. Min Typ Max Min Typ Max A 0.500 0.550 0.600 0.0197 0.0217 0.0236 A1 0.000 0.020 0.050 0.0000 0.0008 0.0020 D 6.900 7.000 7.100 0.2717 0.2756 0.2795 E 6.900 7.000 7.100 0.2717 0.2756 0.2795 D2 5.500 5.600 5.700 0.2165 0.2205 0.2244 E2 5.500 5.600 5.700 0.2165 0.2205 0.2244 L 0.300 0.400 0.500 0.0118 0.0157 0.0197 T - 0.152 - - 0.0060 - b 0.200 0.250 0.300 0.0079 0.0098 0.0118 e - 0.500 - - 0.0197 - ddd - - 0.080 - - 0.0031 |