document.write("
| CS-0B-R/E Producent |
| Wyszukiwanie numeru części : pasuje do wyrazu & zaczyna się od wyrazu "CS-0B-R/E" wyników : 2 ( 1/1 Page) |
| Producent | Numer części | Arkusz danych Date Size | Szczegółowy opis | Rohs Pb Free Lifecycle | Direct Link |
![]() CUI Inc | CS-3212 | ![]() | 22.5 x 16.7 mm, 8~18 Vdc, Panel Mount, 2 Pin, Solid State Audio Indicator Buzzer | compliant yes active | ![]() |
| CS-3224 | ![]() | 22.5 x 16.7 mm Solid State Audio Indicator, 20~28 Vdc, Panel Mount, 2 Pin; Sound Pressure Level (db): 76.00000; Rated Voltage (Vdc): 24.00000; Operating Temperature (°C): -20.00000, 60.00000; Height (mm): 15.50000; Dimensions LxWxH (in): 0.66, 0 | compliant yes active | ![]() |
1 |