document.write("

CS-4044-R Producent
Wyszukiwanie numeru części : pasuje do wyrazu & zaczyna się od wyrazu "CS-4044-R" wyników : 2 ( 1/1 Page)
ProducentNumer częściArkusz danych
Date
Size
Szczegółowy opisRohs
Pb Free
Lifecycle
Direct Link
\"logo\"
CUI Inc
CS-321222.5 x 16.7 mm, 8~18 Vdc, Panel Mount, 2 Pin, Solid State Audio Indicator Buzzercompliant
yes
active
CS-322422.5 x 16.7 mm Solid State Audio Indicator, 20~28 Vdc, Panel Mount, 2 Pin; Sound Pressure Level (db): 76.00000; Rated Voltage (Vdc): 24.00000; Operating Temperature (°C): -20.00000, 60.00000; Height (mm): 15.50000; Dimensions LxWxH (in): 0.66, 0compliant
yes
active

1

");