document.write("

GF200 Producent
Wyszukiwanie numeru części : pasuje do wyrazu & zaczyna się od wyrazu "GF200" wyników : 2 ( 1/1 Page)
ProducentNumer częściArkusz danych
Date
Size
Szczegółowy opisRohs
Pb Free
Lifecycle
Direct Link
\"logo\"
CUI Inc
GF2503256mm, round frame, 25W, paper cone; Resonance Frequency (Hz): 50.00000; Impedance (Ohms): 8.00000; Max Input (W): 40.00000; Dimensions Ø x H (mm): 104.00000, 256.00000; Nominal Input (W): 25.00000; Height (mm): 104.00000; S.P. Level (dB): 96.compliant
yes
active
GF2504256mm, round frame, 40W, paper cone; Resonance Frequency (Hz): 45.00000; Impedance (Ohms): 8.00000; Max Input (W): 60.00000; Dimensions Ø x H (mm): 110.00000, 256.00000; Nominal Input (W): 40.00000; Height (mm): 110.00000; S.P. Level (dB): 95.compliant
yes
active

1

");