document.write("
| PIP3206-R Producent |
| Wyszukiwanie numeru części : pasuje do wyrazu & zaczyna się od wyrazu "PIP3206-R" wyników : 1 ( 1/1 Page) |
| Producent | Numer części | Arkusz danych Date Size | Szczegółowy opis | Rohs Pb Free Lifecycle | Direct Link |
![]() NXP Semiconductors | PIP3202-DC /T3 | ![]() | TOPFET dual high side switch - Channel resistance: 2 x 40 mOhms; Configuration: Dual High Side Topfet ; Nominal current: 8 A; Operating voltage: 6~35 VDC; Protection current: 30 A; RDS(on): 40 mOhm; VDSmax: 50 V | compliant yes active |
1 |