document.write("

PIP3211-R Producent
Wyszukiwanie numeru części : pasuje do wyrazu & zaczyna się od wyrazu "PIP3211-R" wyników : 1 ( 1/1 Page)
ProducentNumer częściArkusz danych
Date
Size
Szczegółowy opisRohs
Pb Free
Lifecycle
Direct Link
\"logo\"
NXP Semiconductors
PIP3213-R /T3TOPFET high side switch SMD version - Channel resistance: 1 x 20 mOhms; Configuration: Single High Side Topfet ; Nominal current: 18 A; Operating voltage: 6~35 VDC; Protection current: 65 A; RDS(on): 20 mOhm; VDSmax: 50 Vcompliant
yes
active

1

");