document.write("
| PIP3213-R Producent |
| Wyszukiwanie numeru części : pasuje do wyrazu & zaczyna się od wyrazu "PIP3213-R" wyników : 1 ( 1/1 Page) |
| Producent | Numer części | Arkusz danych Date Size | Szczegółowy opis | Rohs Pb Free Lifecycle | Direct Link |
![]() NXP Semiconductors | PIP3213-R /T3 | ![]() | TOPFET high side switch SMD version - Channel resistance: 1 x 20 mOhms; Configuration: Single High Side Topfet ; Nominal current: 18 A; Operating voltage: 6~35 VDC; Protection current: 65 A; RDS(on): 20 mOhm; VDSmax: 50 V | compliant yes active |
1 |