Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

IPP65R380C6 Arkusz danych (PDF) - Inchange Semiconductor Company Limited

IPP65R380C6 Datasheet PDF - Inchange Semiconductor Company Limited
Numer części IPP65R380C6
Pobierz  IPP65R380C6 Pobierz
Rozmiar pliku   338.77 Kbytes
Page   2 Pages
Producent  ISC [Inchange Semiconductor Company Limited]
Strona internetowa  http://www.iscsemi.cn
Logo ISC - Inchange Semiconductor Company Limited
Szczegółowy opis N-Channel MOSFET Transistor

IPP65R380C6 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
IPP65R380C6 Datasheet PDF - Inchange Semiconductor Company Limited

Numer części IPP65R380C6
Pobierz  IPP65R380C6 Click to download

Rozmiar pliku   338.77 Kbytes
Page   2 Pages
Producent  ISC [Inchange Semiconductor Company Limited]
Strona internetowa  http://www.iscsemi.cn
Logo ISC - Inchange Semiconductor Company Limited
Szczegółowy opis N-Channel MOSFET Transistor

IPP65R380C6 Arkusz danych (HTML) - Inchange Semiconductor Company Limited


IPP65R380C6 Szczegóły Produktu

• DESCRIPTION
• Provide all benefits of a fast switching SJ MOSFET while not
   sacrificing ease of use

• FEATURES
• Static drain-source on-resistance:
   RDS(on) ≤0.38Ω
• Enhancement mode
• Fast Switching Speed
• 100% avalanche tested
• Minimum Lot-to-Lot variations for robust device
   performance and reliable operation




Podobny numer części - IPP65R380C6

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Infineon Technologies A...
IPP65R380C6 INFINEON-IPP65R380C6 Datasheet
2Mb / 19P
650V CoolMOS C6 Power Transistor
2010-10-22 revision:2.0
IPP65R380C6 INFINEON-IPP65R380C6 Datasheet
1Mb / 19P
Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor
Rev. 2.1, 2011-02-17
More results


Podobny opis - IPP65R380C6

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Inchange Semiconductor ...
IPD025N06N ISC-IPD025N06N Datasheet
335Kb / 2P
N-Channel MOSFET Transistor
IPD040N03L ISC-IPD040N03L Datasheet
334Kb / 2P
N-Channel MOSFET Transistor
IPD50R399CP ISC-IPD50R399CP Datasheet
335Kb / 2P
N-Channel MOSFET Transistor
IPD50R800CE ISC-IPD50R800CE Datasheet
335Kb / 2P
N-Channel MOSFET Transistor
IPD088N06N3 ISC-IPD088N06N3 Datasheet
336Kb / 2P
N-Channel MOSFET Transistor
IPD090N03L ISC-IPD090N03L Datasheet
335Kb / 2P
N-Channel MOSFET Transistor
IPP039N04L ISC-IPP039N04L Datasheet
339Kb / 2P
N-Channel MOSFET Transistor
IPP070N08N3 ISC-IPP070N08N3 Datasheet
339Kb / 2P
N-Channel MOSFET Transistor
IRF3256 ISC-IRF3256 Datasheet
339Kb / 2P
N-Channel MOSFET Transistor
IRL1404 ISC-IRL1404 Datasheet
339Kb / 2P
N-Channel MOSFET Transistor
More results




O Inchange Semiconductor Company Limited


Cockange Semiconductor Company Limited to chińska spółka półprzewodników, która została założona w 1997 roku.

Firma zapewnia szeroką gamę produktów, w tym dyskretne i analogowe urządzenia energetyczne oraz diody dla różnych zastosowań na rynkach motoryzacyjnych, przemysłowych i konsumenckich.

Cockange jest znany z koncentracji na jakości i niezawodności, a jego produkty są szeroko stosowane w zarządzaniu energią, oświetleniem i innymi aplikacjami.

Firma prowadzi działalność w kilku krajach i jest jednym z wiodących dostawców urządzeń i diod w regionie Azji i Pacyfiku.

*Niniejsze informacje służą wyłącznie celom informacyjnym, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez powyższe informacje.




Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com