Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

NTE477 Arkusz danych (PDF) - NTE Electronics

NTE477 Datasheet PDF - NTE Electronics
Numer części NTE477
Pobierz  NTE477 Pobierz
Rozmiar pliku   22.47 Kbytes
Page   2 Pages
Producent  NTE [NTE Electronics]
Strona internetowa  http://www.nteinc.com
Logo NTE - NTE Electronics
Szczegółowy opis Silicon NPN Transistor RF Power Output

NTE477 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
NTE477 Datasheet PDF - NTE Electronics

Numer części NTE477
Pobierz  NTE477 Click to download

Rozmiar pliku   22.47 Kbytes
Page   2 Pages
Producent  NTE [NTE Electronics]
Strona internetowa  http://www.nteinc.com
Logo NTE - NTE Electronics
Szczegółowy opis Silicon NPN Transistor RF Power Output

NTE477 Arkusz danych (HTML) - NTE Electronics


NTE477 Szczegóły Produktu

Description:

The NTE477 is a silicon NPN epitaxial planar type transistor designed for RF power amplifiers in VHF band mobile radio applications.



Features:

• High power gain: Gpe ≥ 8.2dB @ VCC = 13.5V; VO = 40W; t = 175MHz

• Emitter ballasted construction and gold metallization for high reliability, and good performances

• Low thermal resistance ceramic package with flange

• Ability of withstanding more than 20:1 load VSWR when operated at VCC = 15.2V, PO = 40W, f = 175MHz, TC = 25°C



Applications:

  30 to 35 watts output power amplifiers in VHF band mobile radio applications.



 




Podobny numer części - NTE477

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
NTE Electronics
NTE47 NTE-NTE47 Datasheet
22Kb / 2P
Silicon NPN Transistor High Gain, Low Noise Amp
NTE470 NTE-NTE470 Datasheet
24Kb / 2P
Silicon NPN Transistor RF Power Output
NTE471 NTE-NTE471 Datasheet
23Kb / 2P
Silicon NPN Transistor RF Power Output PO = 100W @ 30MHz
NTE472 NTE-NTE472 Datasheet
21Kb / 2P
Silicon NPN Transistor RF Power Output PO = 1.8W @ 175MHz
NTE473 NTE-NTE473 Datasheet
23Kb / 2P
Silicon NPN Transistor RF Power Driver
More results


Podobny opis - NTE477

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
NTE Electronics
NTE317 NTE-NTE317 Datasheet
23Kb / 2P
Silicon NPN Transistor RF Power Output
NTE318 NTE-NTE318 Datasheet
23Kb / 2P
Silicon NPN Transistor RF Power Output
NTE322 NTE-NTE322 Datasheet
27Kb / 3P
Silicon NPN Transistor RF Power Output
NTE470 NTE-NTE470 Datasheet
24Kb / 2P
Silicon NPN Transistor RF Power Output
NTE475 NTE-NTE475 Datasheet
21Kb / 2P
Silicon NPN Transistor RF Power Output
NTE476 NTE-NTE476 Datasheet
22Kb / 2P
Silicon NPN Transistor RF Power Output
NTE488 NTE-NTE488 Datasheet
21Kb / 2P
Silicon NPN Transistor RF Power Output
NTE78 NTE-NTE78 Datasheet
21Kb / 2P
Silicon NPN Transistor RF Power Output
NTE339 NTE-NTE339 Datasheet
75Kb / 2P
Silicon NPN Transistor RF Power Output
NTE341 NTE-NTE341 Datasheet
76Kb / 2P
Silicon NPN Transistor RF Power Output
More results



Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com