Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

HIN232ECAZ Arkusz danych (PDF) - Renesas Technology Corp

HIN232ECAZ Datasheet PDF - Renesas Technology Corp
Numer części HIN232ECAZ
Pobierz  HIN232ECAZ Pobierz
Rozmiar pliku   1249.01 Kbytes
Page   23 Pages
Producent  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Strona internetowa  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Szczegółowy opis 짹15kV, ESD-Protected, 5V Powered, RS-232 Transmitters/Receivers

HIN232ECAZ Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
HIN232ECAZ Datasheet PDF - Renesas Technology Corp

Numer części HIN232ECAZ
Pobierz  HIN232ECAZ Click to download

Rozmiar pliku   1249.01 Kbytes
Page   23 Pages
Producent  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Strona internetowa  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Szczegółowy opis 짹15kV, ESD-Protected, 5V Powered, RS-232 Transmitters/Receivers

HIN232ECAZ Arkusz danych (HTML) - Renesas Technology Corp


HIN232ECAZ Szczegóły Produktu

The HIN202E, HIN206E, HIN207E, HIN208E, HIN211E, HIN213E, HIN232E family of RS-232 transmitters/receivers interface circuits meet all ElA high-speed RS-232E and V.28 specifications, and are particularly suited for those applications where ±12V is not available. A redesigned transmitter circuit improves data rate and slew rate, which makes this suitable for ISDN and high speed modems.

Features
• Pb-Free Plus Anneal Available (RoHS Compliant)
• High Speed ISDN Compatible . . . . . . . . . . . . . 230kbits/s
• ESD Protection for RS-232 I/O Pins to ±15kV (IEC61000)
• Meets All RS-232E and V.28 Specifications
• Requires Only 0.1μF or Greater External Capacitors
• Two Receivers Active in Shutdown Mode (HIN213E)
• Requires Only Single +5V Power Supply
• Onboard Voltage Doubler/Inverter
• Low Power Consumption (Typ) . . . . . . . . . . . . . . . . . 5mA
• Low Power Shutdown Function (Typ) . . . . . . . . . . . . .1μA
• Three-State TTL/CMOS Receiver Outputs
• Multiple Drivers
   - ±10V Output Swing for +5V Input
   - 300Ω Power-Off Source Impedance
   - Output Current Limiting
   - TTL/CMOS Compatible
• Multiple Receivers
- ±30V Input Voltage Range
- 3kΩ to 7kΩ Input Impedance
- 0.5V Hysteresis to Improve Noise Rejection

Applications
• Any System Requiring High-Speed RS-232
   Communications Port
   - Computer - Portable, Mainframe, Laptop
   - Peripheral - Printers and Terminals
   - Instrumentation, UPS
   - Modems, ISDN Terminal Adaptors




Podobny numer części - HIN232ECAZ

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Intersil Corporation
HIN232ECAZ INTERSIL-HIN232ECAZ Datasheet
645Kb / 22P
짹15kV, ESD-Protected, 5V Powered, RS-232 Transmitters/Receivers
HIN232ECAZ-T INTERSIL-HIN232ECAZ-T Datasheet
645Kb / 22P
짹15kV, ESD-Protected, 5V Powered, RS-232 Transmitters/Receivers
More results


Podobny opis - HIN232ECAZ

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Intersil Corporation
HIN202A INTERSIL-HIN202A Datasheet
247Kb / 17P
High Speed 5V Powered RS-232 Transmitters/Receivers
2000 05
HIN230 INTERSIL-HIN230 Datasheet
379Kb / 15P
5V Powered RS-232 Transmitters/Receivers
2000 05
HIN232 INTERSIL-HIN232_05 Datasheet
624Kb / 20P
5V Powered RS-232 Transmitters/Receivers
August 31, 2005
5962-0620701Q3A INTERSIL-5962-0620701Q3A Datasheet
195Kb / 9P
짹15kV ESD Protected, 3.3V, 1Microamp, 250kbps, RS-232 Transmitters/Receivers
May 31, 2006
5962-0620705Q3A INTERSIL-5962-0620705Q3A Datasheet
194Kb / 9P
짹15kV ESD Protected, 5.0V 1Microamp, 250kbps, RS-232 Transmitters/Receivers
May 31, 2006
HIN232 INTERSIL-HIN232 Datasheet
600Kb / 21P
5V Powered RS-232 Transmitters/Receivers
September 26, 2008
HIN213ECAZ-T INTERSIL-HIN213ECAZ-T Datasheet
645Kb / 22P
짹15kV, ESD-Protected, 5V Powered, RS-232 Transmitters/Receivers
November 4, 2005
HIN202E INTERSIL-HIN202E Datasheet
645Kb / 22P
짹15kV, ESD-Protected, 5V Powered, RS-232 Transmitters/Receivers
logo
Renesas Technology Corp
HIN232 RENESAS-HIN232 Datasheet
1Mb / 22P
5V Powered RS-232 Transmitters/Receivers
HIN232A RENESAS-HIN232A Datasheet
494Kb / 10P
High Speed 5V Powered RS-232 Transmitters/Receivers
More results




O Renesas Technology Corp


Renesas Technology Corp jest japońską firmą półprzewodników, która zapewnia szeroką gamę mikrokontrolerów, systemów i urządzeń analogowych i energetycznych dla różnych zastosowań na rynkach motoryzacyjnych, przemysłowych i konsumenckich.
Firma została utworzona w 2010 roku poprzez połączenie NEC Electronics Corporation i Renesas Technology Corporation.
Renesas jest jednym z największych dostawców mikrokontrolerów na świecie i jest znany ze swojej wiedzy specjalistycznej w zakresie rozwoju zaawansowanych technologii w obszarach takich jak Internet of Things (IoT), sztuczna inteligencja (AI) i elektronika motoryzacyjna.
Firma prowadzi działalność w ponad 20 krajach, a jej produkty są wykorzystywane w szerokim zakresie aplikacji.

*Niniejsze informacje służą wyłącznie celom informacyjnym, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez powyższe informacje.




Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com