Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

0887689810 Arkusz danych (PDF) - Molex Electronics Ltd.

0887689810 Datasheet PDF - Molex Electronics Ltd.
Numer części 0887689810_18
Pobierz  0887689810 Pobierz
Rozmiar pliku   34.06 Kbytes
Page   1 Pages
Producent  MOLEX1 [Molex Electronics Ltd.]
Strona internetowa  http://www.molex.com
Logo MOLEX1 - Molex Electronics Ltd.
Szczegółowy opis HDMI-to-HDMI Cable Assembly, 28 AWG, 2.0m Length

0887689810 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
0887689810 Datasheet PDF - Molex Electronics Ltd.

Numer części 0887689810_18
Pobierz  0887689810 Click to download

Rozmiar pliku   34.06 Kbytes
Page   1 Pages
Producent  MOLEX1 [Molex Electronics Ltd.]
Strona internetowa  http://www.molex.com
Logo MOLEX1 - Molex Electronics Ltd.
Szczegółowy opis HDMI-to-HDMI Cable Assembly, 28 AWG, 2.0m Length

0887689810 Arkusz danych (HTML) - Molex Electronics Ltd.




Podobny numer części - 0887689810_18

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Molex Electronics Ltd.
0887689810 MOLEX10-0887689810 Datasheet
176Kb / 3P
HDMI*-to-HDMI* Cable Assembly, 28 AWG, 2.0m (6.56) Length
More results


Podobny opis - 0887689810_18

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Molex Electronics Ltd.
0887689910 MOLEX10-0887689910 Datasheet
177Kb / 3P
HDMI*-to-HDMI* Cable Assembly, 30 AWG, 2.0m (6.56) Length
0887689820 MOLEX10-0887689820 Datasheet
176Kb / 3P
HDMI*-to-HDMI* Cable Assembly, 28 AWG, 3.0m (9.84) Length
0887689810 MOLEX10-0887689810 Datasheet
176Kb / 3P
HDMI*-to-HDMI* Cable Assembly, 28 AWG, 2.0m (6.56) Length
0887689800 MOLEX10-0887689800 Datasheet
176Kb / 3P
HDMI*-to-HDMI* Cable Assembly, 28 AWG, 1.0m (3.28) Length
0887683510 MOLEX10-0887683510 Datasheet
414Kb / 7P
HDMI*-to-DVI-Digital Cable Assembly, 28 AWG, 2.0m (6.56) Length
0887689800 MOLEX1-0887689800_18 Datasheet
34Kb / 1P
HDMI-to-HDMI Cable Assembly, 28 AWG, 1.0m Length
0887689820 MOLEX1-0887689820_18 Datasheet
34Kb / 1P
HDMI-to-HDMI Cable Assembly, 28 AWG, 3.0m Length
0887689830 MOLEX1-0887689830_18 Datasheet
34Kb / 1P
HDMI-to-HDMI Cable Assembly, 28 AWG, 5.0m Length
0887689910 MOLEX1-0887689910_18 Datasheet
34Kb / 1P
HDMI-to-HDMI Cable Assembly, 30 AWG, 2.0m Length
0887689800 MOLEX10-0887689800_V01 Datasheet
34Kb / 1P
HDMI-to-HDMI Cable Assembly, 28 AWG, 1.0m Length
More results




O Molex Electronics Ltd.


Molex Electronics Ltd. jest spółką zależną Koch Industries, Inc. i jest globalnym producentem roztworów elektronicznych i światłowodowych.

Firma została założona w 1938 roku i ma siedzibę w Lisle w stanie Illinois.

Molex oferuje szeroką gamę produktów połączeń, w tym złącza, zespoły kablowe, przełączniki i inne komponenty pasywne.

Produkty te są wykorzystywane w różnych branżach, w tym motoryzacyjnej, komunikacji danych, elektronice konsumpcyjnej, sprzęcie przemysłowym, urządzeniach medycznych i telekomunikacji.

Dzięki operacjom i obiektom w ponad 40 krajach MOLEX jest znany z innowacji i przywództwa technologicznego na rynku rozwiązań międzykodowych.

*Niniejsze informacje służą wyłącznie celom informacyjnym, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez powyższe informacje.




Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com