Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

TA0221A Arkusz danych (PDF) - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TA0221A Datasheet PDF - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
Numer części TA0221A
Pobierz  TA0221A Pobierz
Rozmiar pliku   315.69 Kbytes
Page   5 Pages
Producent  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
Strona internetowa  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
Szczegółowy opis SAW Filter 930.5MHz for Pager

TA0221A Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
TA0221A Datasheet PDF - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

Numer części TA0221A
Pobierz  TA0221A Click to download

Rozmiar pliku   315.69 Kbytes
Page   5 Pages
Producent  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
Strona internetowa  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
Szczegółowy opis SAW Filter 930.5MHz for Pager

TA0221A Arkusz danych (HTML) - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.




Podobny numer części - TA0221A

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TA0222A TAI-SAW-TA0222A Datasheet
499Kb / 8P
SAW Filter 2442 MHz SMD 3X3 mm
TA0222A TAI-SAW-TA0222A Datasheet
7Mb / 8P
Your Best Partner For Frequency Devices
logo
Golledge Electronics Lt...
TA0222A GOLLEDGE-TA0222A Datasheet
338Kb / 7P
SAW Filter 2442MHz
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TA0222B TAI-SAW-TA0222B Datasheet
274Kb / 9P
SAW Filter 2442 MHz
TA0223A TAI-SAW-TA0223A Datasheet
544Kb / 8P
SAW Filter 2441.8 MHz for Bluetooth
More results


Podobny opis - TA0221A

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
KEC(Korea Electronics)
KF147 KEC-KF147 Datasheet
229Kb / 3P
SPECIFICATIONS FOR SAW FILTER(BAND PASS FILTERS FOR THE RECEIVING RF CIRCUITS OF PAGER)
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TA930GC TAI-SAW-TA930GC Datasheet
403Kb / 6P
SAW Filter 930.5 MHz for Pager
TA155FD TAI-SAW-TA155FD Datasheet
297Kb / 5P
SAW Filter 155 MHz For Pager
TA280E1 TAI-SAW-TA280E1 Datasheet
127Kb / 5P
SAW Filter 280, 281, 284 MHz For Pager
TA446E1 TAI-SAW-TA446E1 Datasheet
153Kb / 4P
SAW Filter 446 MHz For Pager
TA935EC TAI-SAW-TA935EC Datasheet
437Kb / 5P
SAW Filter 935 MHz For Pager
TA147FD TAI-SAW-TA147FD Datasheet
302Kb / 5P
SAW Filter 147 MHz For Pager
TA229E1 TAI-SAW-TA229E1 Datasheet
731Kb / 4P
SAW Filter 229.5 MHz For Pager
TA284GC TAI-SAW-TA284GC Datasheet
251Kb / 5P
SAW Filter 284 MHz For Pager
logo
Golledge Electronics Lt...
MA04019 GOLLEDGE-MA04019 Datasheet
238Kb / 4P
SAW Filter for Pager 147.0MHz
More results



Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com