Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

TA0401C Arkusz danych (PDF) - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TA0401C Datasheet PDF - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
Numer części TA0401C
Pobierz  TA0401C Pobierz
Rozmiar pliku   708.48 Kbytes
Page   8 Pages
Producent  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
Strona internetowa  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
Szczegółowy opis SAW Filter 1950 MHz for LTE

TA0401C Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
TA0401C Datasheet PDF - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

Numer części TA0401C
Pobierz  TA0401C Click to download

Rozmiar pliku   708.48 Kbytes
Page   8 Pages
Producent  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
Strona internetowa  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
Szczegółowy opis SAW Filter 1950 MHz for LTE

TA0401C Arkusz danych (HTML) - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.




Podobny numer części - TA0401C

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TA0401A TAI-SAW-TA0401A Datasheet
601Kb / 7P
SAW Filter 1950MHz SMD 2.5X2.0 mm
logo
Golledge Electronics Lt...
TA0401A GOLLEDGE-TA0401A Datasheet
315Kb / 5P
SAW Filter 1950.0MHz
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TA0401B TAI-SAW-TA0401B Datasheet
729Kb / 8P
SAW Filter 1950 MHz for Mobile Communication
More results


Podobny opis - TA0401C

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
TriQuint Semiconductor
856532 TRIQUINT-856532 Datasheet
417Kb / 5P
1950 MHz SAW Filter
855938 TRIQUINT-855938 Datasheet
488Kb / 5P
1950 MHz SAW Filter
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TA0235A TAI-SAW-TA0235A Datasheet
702Kb / 6P
SAW Filter 1950 MHz
logo
RF Monolithics, Inc
SF2224E RFM-SF2224E Datasheet
940Kb / 5P
1950 MHz SAW Filter
logo
Murata Manufacturing Co...
SF2224E MURATA-SF2224E Datasheet
627Kb / 5P
1950 MHz SAW Filter
logo
TriQuint Semiconductor
856661 TRIQUINT-856661_15 Datasheet
298Kb / 5P
1950 MHz SAW Filter
856678 TRIQUINT-856678_15 Datasheet
532Kb / 6P
1950 MHz SAW Filter
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TA1590A TAI-SAW-TA1590A Datasheet
140Kb / 8P
SAW Filter 1950 MHz
TA1815B TAI-SAW-TA1815B Datasheet
756Kb / 8P
SAW Filter 1950 MHz
TA1981A TAI-SAW-TA1981A Datasheet
645Kb / 7P
SAW Filter 1950 MHz
More results



Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com