Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

TA1230A Arkusz danych (PDF) - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TA1230A Datasheet PDF - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
Numer części TA1230A
Pobierz  TA1230A Pobierz
Rozmiar pliku   418.18 Kbytes
Page   6 Pages
Producent  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
Strona internetowa  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
Szczegółowy opis SAW Filter 710 MHz

TA1230A Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
TA1230A Datasheet PDF - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

Numer części TA1230A
Pobierz  TA1230A Click to download

Rozmiar pliku   418.18 Kbytes
Page   6 Pages
Producent  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
Strona internetowa  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
Szczegółowy opis SAW Filter 710 MHz

TA1230A Arkusz danych (HTML) - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.




Podobny numer części - TA1230A

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Transko Electronics, In...
TA12305AF TRANSKO-TA12305AF Datasheet
573Kb / 4P
123.0 MHz IF SAW Filter / 5.53 MHz Bandwidth
Revision 0: 18 July 2012
logo
Toshiba Semiconductor
TA1230Z TOSHIBA-TA1230Z Datasheet
490Kb / 12P
TV SOUND MULTIPLEX BROADCAST DEMODULATOR IC FOR EIAJ SYSTEM
More results


Podobny opis - TA1230A

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
TriQuint Semiconductor
880370 TRIQUINT-880370 Datasheet
144Kb / 5P
710 MHz BAW Filter
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TA0881A TAI-SAW-TA0881A Datasheet
406Kb / 7P
SAW Filter 710 MHz
logo
TriQuint Semiconductor
856931 TRIQUINT-856931 Datasheet
748Kb / 9P
710/740 MHz Duplexer
logo
API Technologies Corp
SF0240CD03109S APITECH-SF0240CD03109S Datasheet
154Kb / 3P
240 MHz SAW Filter 240 MHz SAW Filter
logo
TriQuint Semiconductor
857182 TRIQUINT-857182_15 Datasheet
739Kb / 9P
710/740 MHz SAW Duplexer
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TA1876A TAI-SAW-TA1876A Datasheet
237Kb / 7P
SAW Filter 710 MHz
TA2439B TAI-SAW-TA2439B Datasheet
483Kb / 8P
SAW Filter 710 MHz
logo
Golledge Electronics Lt...
MP01767 GOLLEDGE-MP01767 Datasheet
129Kb / 6P
SAW Filter 710 MHz
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TA2439A TAI-SAW-TA2439A Datasheet
799Kb / 8P
SAW Tx Filter 710 MHz LTE Band 17 SMD1.1X0.9mm (BW=12 MHz)
TA2439C TAI-SAW-TA2439C Datasheet
781Kb / 8P
SAW Tx Filter 710 MHz LTE Band 17 SMD1.1X0.9mm (BW=12 MHz)
More results



Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com