Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

TA1333A Arkusz danych (PDF) - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TA1333A Datasheet PDF - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
Numer części TA1333A
Pobierz  TA1333A Pobierz
Rozmiar pliku   364.35 Kbytes
Page   8 Pages
Producent  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
Strona internetowa  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
Szczegółowy opis SAW Filter 2600 MHz

TA1333A Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
TA1333A Datasheet PDF - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

Numer części TA1333A
Pobierz  TA1333A Click to download

Rozmiar pliku   364.35 Kbytes
Page   8 Pages
Producent  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
Strona internetowa  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
Szczegółowy opis SAW Filter 2600 MHz

TA1333A Arkusz danych (HTML) - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.




Podobny numer części - TA1333A

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Transko Electronics, In...
TA1330AM1 TRANSKO-TA1330AM1 Datasheet
383Kb / 4P
Wireless, RF SAW Filter
Revision 0: March 2010
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TA1331A TAI-SAW-TA1331A Datasheet
483Kb / 7P
SAW Filter 902.875 MHz
logo
Golledge Electronics Lt...
TA1331A GOLLEDGE-TA1331A Datasheet
247Kb / 6P
SAW Filter 902.8750MHz
logo
Transko Electronics, In...
TA13326AV TRANSKO-TA13326AV Datasheet
586Kb / 4P
133.5 MHz IF SAW Filter / 26.2 MHz Bandwidth
Revision 0: 04. Apr. 2008
TA13326BD1 TRANSKO-TA13326BD1 Datasheet
563Kb / 4P
133.5 MHz IF SAW Filter / 26.20 MHz Bandwidth
Revision 0: 22. Jul. 2008
More results


Podobny opis - TA1333A

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Mini-Circuits
VLF-2600 MINI-VLF-2600 Datasheet
90Kb / 1P
Coaxial Low Pass Filter DC to 2600 MHz
logo
Integrated Circuit Syst...
SF0063CN02271T ICST-SF0063CN02271T Datasheet
89Kb / 2P
63 MHz SAW Bandpass Filter 63 MHz SAW Bandpass Filter
Rev X1
logo
EPCOS
B3773 EPCOS-B3773 Datasheet
74Kb / 9P
SAW filter 868.95 MHz
B7738 EPCOS-B7738 Datasheet
93Kb / 8P
SAW filter 719.0 MHz
logo
Integrated Circuit Syst...
SF0096BA02394S ICST-SF0096BA02394S Datasheet
138Kb / 2P
96 MHz SAW Bandpass Filter 96 MHz SAW Bandpass Filter
logo
API Technologies Corp
SF0243BA03287S APITECH-SF0243BA03287S Datasheet
1Mb / 3P
SAW Filter 243 MHz SAW Bandpass Filter, 0.1 MHz Bandwidth
SF0240CD03109S APITECH-SF0240CD03109S Datasheet
154Kb / 3P
240 MHz SAW Filter 240 MHz SAW Filter
SF0185BA02302S APITECH-SF0185BA02302S Datasheet
126Kb / 3P
185.76 MHz SAW Bandpass Filter 185.76 MHz SAW Bandpass Filter
SF0162BA03266S APITECH-SF0162BA03266S Datasheet
1Mb / 3P
SAW Filter 162 MHz SAW Bandpass Filter, 0.06 MHz Bandwidth
logo
Mini-Circuits
K1-TCN MINI-K1-TCN Datasheet
213Kb / 1P
600 to 2600 MHz
More results



Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com