Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

TA2032A Arkusz danych (PDF) - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TA2032A Datasheet PDF - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
Numer części TA2032A
Pobierz  TA2032A Pobierz
Rozmiar pliku   733.49 Kbytes
Page   7 Pages
Producent  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
Strona internetowa  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
Szczegółowy opis SAW Filter 1795 MHz

TA2032A Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
TA2032A Datasheet PDF - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

Numer części TA2032A
Pobierz  TA2032A Click to download

Rozmiar pliku   733.49 Kbytes
Page   7 Pages
Producent  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
Strona internetowa  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
Szczegółowy opis SAW Filter 1795 MHz

TA2032A Arkusz danych (HTML) - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.




Podobny numer części - TA2032A

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Powerex Power Semicondu...
TA203212 POWEREX-TA203212 Datasheet
188Kb / 4P
Phase Control SCR (1200-1400 Amperes Avg 2400-4000 Volts)
TA203214 POWEREX-TA203214 Datasheet
188Kb / 4P
Phase Control SCR (1200-1400 Amperes Avg 2400-4000 Volts)
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TA2032B TAI-SAW-TA2032B Datasheet
742Kb / 7P
SAW Filter 1795 MHz SMD 3.0X3.0 mm
logo
Beijing Yaohuadechang E...
TA2032FL-100 YHDC-TA2032FL-100 Datasheet
597Kb / 1P
Electronic power general current transformer
TA2032FL-200 YHDC-TA2032FL-200 Datasheet
598Kb / 1P
Electronic power general current transformer
More results


Podobny opis - TA2032A

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Integrated Circuit Syst...
SF0063CN02271T ICST-SF0063CN02271T Datasheet
89Kb / 2P
63 MHz SAW Bandpass Filter 63 MHz SAW Bandpass Filter
Rev X1
SF0096BA02394S ICST-SF0096BA02394S Datasheet
138Kb / 2P
96 MHz SAW Bandpass Filter 96 MHz SAW Bandpass Filter
logo
Johanson Technology Inc...
0920DP18A1795 JOHANSON-0920DP18A1795 Datasheet
167Kb / 2P
920/1795 MHz Diplexer
0967DP18A1795 JOHANSON-0967DP18A1795 Datasheet
165Kb / 2P
967/1795 MHz Diplexer
logo
API Technologies Corp
SF0240CD03109S APITECH-SF0240CD03109S Datasheet
154Kb / 3P
240 MHz SAW Filter 240 MHz SAW Filter
SF0185BA02302S APITECH-SF0185BA02302S Datasheet
126Kb / 3P
185.76 MHz SAW Bandpass Filter 185.76 MHz SAW Bandpass Filter
SF0162BA03266S APITECH-SF0162BA03266S Datasheet
1Mb / 3P
SAW Filter 162 MHz SAW Bandpass Filter, 0.06 MHz Bandwidth
logo
KR Electronics, Inc.
3168-1795 KR-3168-1795 Datasheet
84Kb / 3P
1795 MHz Notch Filter
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TA1947A TAI-SAW-TA1947A Datasheet
352Kb / 7P
SAW Filter 1795 MHz
TA2032B TAI-SAW-TA2032B Datasheet
742Kb / 7P
SAW Filter 1795 MHz SMD 3.0X3.0 mm
More results



Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com