Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

5KP26A-C Arkusz danych (PDF) - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH

5KP26A-C Datasheet PDF - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH
Numer części 5KP26A-C
Pobierz  5KP26A-C Pobierz
Rozmiar pliku   357.48 Kbytes
Page   4 Pages
Producent  SECOS [SeCoS Halbleitertechnologie GmbH]
Strona internetowa  http://www.secosgmbh.com
Logo SECOS - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH
Szczegółowy opis 5000W Peak Power TVS

5KP26A-C Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
5KP26A-C Datasheet PDF - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH

Numer części 5KP26A-C
Pobierz  5KP26A-C Click to download

Rozmiar pliku   357.48 Kbytes
Page   4 Pages
Producent  SECOS [SeCoS Halbleitertechnologie GmbH]
Strona internetowa  http://www.secosgmbh.com
Logo SECOS - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH
Szczegółowy opis 5000W Peak Power TVS

5KP26A-C Arkusz danych (HTML) - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH




Podobny numer części - 5KP26A-C

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
YAGEO Corporation
5KP26A-AT YAGEO-5KP26A-AT Datasheet
423Kb / 8P
Transient Voltage Suppressors (TVS)
Jun. 30, 2023 V.3
logo
Littelfuse
5KP26A-B LITTELFUSE-5KP26A-B Datasheet
143Kb / 5P
Transient Voltage Suppression Diodes
logo
Comchip Technology
5KP26A-G COMCHIP-5KP26A-G Datasheet
100Kb / 5P
5000W Transient Voltage Suppressor
5KP26A-HF COMCHIP-5KP26A-HF Datasheet
104Kb / 5P
5000W Transient Voltage Suppressor
logo
Littelfuse
5KP26A-HR LITTELFUSE-5KP26A-HR Datasheet
1Mb / 7P
The 5KP-HR High Reliability Series is designed specifically to protect sensitive electronic equipment from voltage transients induced by lightning and other transient voltage events
More results


Podobny opis - 5KP26A-C

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Bruckewell Technology L...
5KP_A BWTECH-5KP_A Datasheet
524Kb / 7P
5000W Peak Pulse Power
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
5SMDJ SECOS-5SMDJ_15 Datasheet
195Kb / 4P
5000W Peak Power Surface Mount TVS
P4KE SECOS-P4KE_15 Datasheet
57Kb / 3P
400W Peak Power TVS
P6KE SECOS-P6KE_15 Datasheet
110Kb / 3P
600W Peak Power TVS
SFS5 SECOS-SFS5_15 Datasheet
340Kb / 3P
200W Peak Power TVS
5KP SECOS-5KP Datasheet
281Kb / 4P
Voltage 5.0V ~ 250V 5000W Peak Power TVS
5SMDJ SECOS-5SMDJ Datasheet
195Kb / 4P
11V ~ 190V 5000W Peak Power Elektronische Bauelemente Surface Mount TVS
SMAJ SECOS-SMAJ_18 Datasheet
554Kb / 4P
Peak Power Surface Mount TVS
logo
Will Semiconductor Ltd.
SPD85582C WILLSEMI-SPD85582C Datasheet
240Kb / 3P
1-Line, 5000W, TVS
logo
Shanghai Leiditech Elec...
5.0SMDJ LEIDITECH-5.0SMDJ Datasheet
3Mb / 10P
TVS Surface Mount ??5000W
More results



Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com