Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

TF0095B Arkusz danych (PDF) - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TF0095B Datasheet PDF - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
Numer części TF0095B
Pobierz  TF0095B Pobierz
Rozmiar pliku   641.46 Kbytes
Page   13 Pages
Producent  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
Strona internetowa  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
Szczegółowy opis SAW DPX 836.5/881.5MHz LTE Band 5 SMD 2016(25MHz BW)

TF0095B Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
TF0095B Datasheet PDF - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

Numer części TF0095B
Pobierz  TF0095B Click to download

Rozmiar pliku   641.46 Kbytes
Page   13 Pages
Producent  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
Strona internetowa  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
Szczegółowy opis SAW DPX 836.5/881.5MHz LTE Band 5 SMD 2016(25MHz BW)

TF0095B Arkusz danych (HTML) - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.




Podobny numer części - TF0095B

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TF0095A TAI-SAW-TF0095A Datasheet
7Mb / 8P
Your Best Partner For Frequency Devices
More results


Podobny opis - TF0095B

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TA1811D TAI-SAW-TA1811D Datasheet
414Kb / 8P
SAW Rx Filter 881.5MHz LTE Band 5 SMD 1109 (25MHz BW)
TA1811DN TAI-SAW-TA1811DN Datasheet
228Kb / 8P
SAW Rx Filter 881.5MHz LTE Band 5 SMD 1109 (25MHz BW)
TA1816B TAI-SAW-TA1816B Datasheet
428Kb / 8P
SAW Rx Filter 881.5MHz LTE Band 5 SMD 1411 (25MHz BW)
TF0092A TAI-SAW-TF0092A Datasheet
328Kb / 14P
SAW DPX 710/740MHz LTE Band 17 SMD 2016 (12MHz BW)
TF0094A TAI-SAW-TF0094A Datasheet
1Mb / 14P
SAW DPX 897.5/942.5MHz LTE Band 8 SMD 2016(35MHz BW)
TF0103A TAI-SAW-TF0103A Datasheet
1Mb / 15P
SAW DPX 1880/1960MHz LTE Band 2 SMD 2016(60MHz BW)
TF0108B TAI-SAW-TF0108B Datasheet
1Mb / 14P
SAW DPX 710/740MHz LTE Band 17 SMD 2016(12MHz BW)
TF0110B TAI-SAW-TF0110B Datasheet
1Mb / 14P
SAW DPX 1732.5/2132.5MHz LTE Band 4 SMD 2016(45MHz BW)
TF0123AN TAI-SAW-TF0123AN Datasheet
336Kb / 12P
SAW DPX 836.5/881.5 MHz LTE Band 5 SMD 1814 (25 MHz BW)
TF0226AA0033 TAI-SAW-TF0226AA0033 Datasheet
1Mb / 12P
SAW Duplexer 836.5/881.5MHz BW 25/25MHz
REV. NO.:1.0
More results



Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com