Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

MCR100-8R Arkusz danych (PDF) - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

MCR100-8R Datasheet PDF - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd
Numer części MCR100-8R
Pobierz  MCR100-8R Pobierz
Rozmiar pliku   342.46 Kbytes
Page   2 Pages
Producent  KEXIN [Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd]
Strona internetowa  http://www.kexin.com.cn/index.asp
Logo KEXIN - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd
Szczegółowy opis Silicon Controlled Rectifiers

MCR100-8R Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
MCR100-8R Datasheet PDF - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

Numer części MCR100-8R
Pobierz  MCR100-8R Click to download

Rozmiar pliku   342.46 Kbytes
Page   2 Pages
Producent  KEXIN [Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd]
Strona internetowa  http://www.kexin.com.cn/index.asp
Logo KEXIN - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd
Szczegółowy opis Silicon Controlled Rectifiers

MCR100-8R Arkusz danych (HTML) - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd


MCR100-8R Szczegóły Produktu

■ Features
● Current-IGT : 200 μA
● ITRMS : 0.8 A.
● VRRM/ VDRM : MCR100-6: 400 V
                             MCR100-6R: 400 V
                             MCR100-8: 600 V
                             MCR100-8R: 600 V
● Operating and storage junction temperature range
● TJ, Tstg : -55℃ to +150℃
  




Podobny numer części - MCR100-8R

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
ON Semiconductor
MCR100-8RL ONSEMI-MCR100-8RL Datasheet
65Kb / 6P
Sensitive Gate Silicon Controlled Rectifiers
January, 2005 ??Rev. 6
MCR100-8RL ONSEMI-MCR100-8RL Datasheet
68Kb / 7P
Sensitive Gate Silicon Controlled Rectifiers Reverse Blocking Thyristors
March, 2007 ??Rev. 7
logo
Kersemi Electronic Co.,...
MCR100-8RL KERSEMI-MCR100-8RL Datasheet
414Kb / 6P
Silicon Controlled Rectifiers
logo
ON Semiconductor
MCR100-8RLG ONSEMI-MCR100-8RLG Datasheet
65Kb / 6P
Sensitive Gate Silicon Controlled Rectifiers
January, 2005 ??Rev. 6
MCR100-8RLG ONSEMI-MCR100-8RLG Datasheet
68Kb / 7P
Sensitive Gate Silicon Controlled Rectifiers Reverse Blocking Thyristors
March, 2007 ??Rev. 7
More results


Podobny opis - MCR100-8R

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Motorola, Inc
MCR102 MOTOROLA-MCR102 Datasheet
79Kb / 4P
Silicon Controlled Rectifiers
MCR22 MOTOROLA-MCR22 Datasheet
101Kb / 6P
Silicon Controlled Rectifiers
MCR25 MOTOROLA-MCR25 Datasheet
431Kb / 6P
Silicon Controlled Rectifiers
MCR310 MOTOROLA-MCR310 Datasheet
86Kb / 4P
Silicon Controlled Rectifiers
logo
NTE Electronics
NTE5550 NTE-NTE5550 Datasheet
20Kb / 2P
Silicon Controlled Rectifiers
logo
ON Semiconductor
2N6504 ONSEMI-2N6504 Datasheet
50Kb / 8P
Silicon Controlled Rectifiers
April, 2001 ??Rev. 4
logo
Power Innovations Ltd
TIC106 POINN-TIC106 Datasheet
165Kb / 8P
SILICON CONTROLLED RECTIFIERS
TICP106 POINN-TICP106 Datasheet
95Kb / 6P
SILICON CONTROLLED RECTIFIERS
logo
Transys Electronics
SC12 TRSYS-SC12 Datasheet
765Kb / 5P
SILICON CONTROLLED RECTIFIERS
logo
SemiWell Semiconductor
SCP25C60 SEMIWELL-SCP25C60 Datasheet
636Kb / 5P
Silicon Controlled Rectifiers
More results



Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com